công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7WBD3306 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 7WBD3306
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Bit Translating Bus Switch
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

7WBD3306 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button 7WBD3306_14 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 7WBD3306_14 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 7WBD3306_14 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 7WBD3306_14 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 7WBD3306_14 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 7WBD3306_14 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor 7WBD3306_14 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor 7WBD3306_14 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor 7WBD3306_14 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
7WBD3306
http://onsemi.com
8
PACKAGE DIMENSIONS
UDFN8 1.8 x 1.2, 0.4P
CASE 517AJ
ISSUE O
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. DIMENSION b APPLIES TO PLATED
TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN
0.15 AND 0.30 mm FROM TERMINAL TIP.
4. MOLD FLASH ALLOWED ON TERMINALS
ALONG EDGE OF PACKAGE. FLASH MAY
NOT EXCEED 0.03 ONTO BOTTOM
SURFACE OF TERMINALS.
5. DETAIL A SHOWS OPTIONAL
CONSTRUCTION FOR TERMINALS.
A B
E
D
BOTTOM VIEW
b
e
8X
B
A
C
C NOTE 3
0.10 C
PIN ONE
REFERENCE
TOP VIEW
0.10 C
A
A1
(A3)
0.05 C
0.05 C
C
SEATING
PLANE
SIDE VIEW
L
8X
1
4
5
8
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A
0.45
0.55
A1
0.00
0.05
A3
0.127 REF
b
0.15
0.25
D
1.80 BSC
E
1.20 BSC
e
0.40 BSC
L
0.45
0.55
e/2
b2
0.30 REF
L1
0.00
0.03
L2
0.40 REF
DETAIL A
(L2)
(b2)
NOTE 5
L1
DETAIL A
M
0.10
M
0.05
0.22
0.32
8X
1.50
0.40 PITCH
0.66
DIMENSIONS: MILLIMETERS
MOUNTING FOOTPRINT*
7X
1
SOLDERMASK DEFINED
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - 7WBD3306_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
7WBD3306AMUTCG ONSEMI-7WBD3306AMUTCG Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3306AMX1TCG ONSEMI-7WBD3306AMX1TCG Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3306BMX1TCG ONSEMI-7WBD3306BMX1TCG Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3306CMX1TCG ONSEMI-7WBD3306CMX1TCG Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3306DMR2G ONSEMI-7WBD3306DMR2G Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - 7WBD3306_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
7WBD3305 ONSEMI-7WBD3305_14 Datasheet
107Kb / 12P
   2-Bit Translating Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 2
7WBD3305 ONSEMI-7WBD3305 Datasheet
186Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3125 ONSEMI-7WBD3125 Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3306 ONSEMI-7WBD3306 Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3126 ONSEMI-7WBD3126 Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3126 ONSEMI-7WBD3126_14 Datasheet
108Kb / 12P
   2-Bit Translating Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 2
7WBD3125 ONSEMI-7WBD3125_14 Datasheet
108Kb / 12P
   2-Bit Translating Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 2
logo
Analog Devices
ADG3247 AD-ADG3247_V01 Datasheet
12Mb / 12P
   2.5V/3.3V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. B
ADG3245 AD-ADG3245_15 Datasheet
324Kb / 12P
   2.5V/3.3V 8 Bit 2 Port Level Translating Bus Switch
REV. B
logo
ON Semiconductor
7WBD383 ONSEMI-7WBD383_14 Datasheet
110Kb / 12P
   Translating Bus Exchange Switch
October, 2014 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com