công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7WBD383 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 7WBD383
Giải thích chi tiết về linh kiện  Translating Bus Exchange Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

7WBD383 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button 7WBD383 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 7WBD383 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 7WBD383 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 7WBD383 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 7WBD383 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 7WBD383 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor 7WBD383 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor 7WBD383 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor 7WBD383 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
7WBD383
http://onsemi.com
9
PACKAGE DIMENSIONS
UDFN8 1.95x1.0, 0.5P
CASE 517CA
ISSUE O
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. DIMENSION b APPLIES TO PLATED
TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN
0.15 AND 0.20 MM FROM TERMINAL TIP.
4. PACKAGE DIMENSIONS EXCLUSIVE OF
BURRS AND MOLD FLASH.
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
SOLDERING FOOTPRINT*
RECOMMENDED
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A
0.45
0.55
A1
0.00
0.05
A3
0.13 REF
b
0.15
0.25
D
1.95 BSC
E
1.00 BSC
e
0.50 BSC
L
0.25
0.35
L1
0.30
0.40
A B
E
D
0.10 C
PIN ONE
REFERENCE
TOP VIEW
0.10 C
A
A1
0.05 C
0.05 C
C SEATING
PLANE
SIDE VIEW
2X
2X
A3
BOTTOM VIEW
b
e
8X
L
7X
L1
1
4
5
8
e/2
DIMENSIONS: MILLIMETERS
0.30
7X
0.49
8X
1.24
0.54
PITCH
0.50
1
PKG
OUTLINE
0.10
B
0.05
A
C
C NOTE 3
M
M


Số phần tương tự - 7WBD383

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
7WBD383 ONSEMI-7WBD383 Datasheet
190Kb / 14P
   Translating Bus Exchange Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD383AMUTCG ONSEMI-7WBD383AMUTCG Datasheet
190Kb / 14P
   Translating Bus Exchange Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD383AMX1TCG ONSEMI-7WBD383AMX1TCG Datasheet
190Kb / 14P
   Translating Bus Exchange Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD383BMX1TCG ONSEMI-7WBD383BMX1TCG Datasheet
190Kb / 14P
   Translating Bus Exchange Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD383CMX1TCG ONSEMI-7WBD383CMX1TCG Datasheet
190Kb / 14P
   Translating Bus Exchange Switch
February, 2010 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - 7WBD383

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
7WBD383 ONSEMI-7WBD383 Datasheet
190Kb / 14P
   Translating Bus Exchange Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WB383 ONSEMI-7WB383 Datasheet
169Kb / 12P
   Bus Exchange Switch
April, 2010 ??Rev. 0
7WB383 ONSEMI-7WB383_14 Datasheet
89Kb / 10P
   Bus Exchange Switch
October, 2014 ??Rev. 1
logo
Fairchild Semiconductor
FST16209 FAIRCHILD-FST16209 Datasheet
134Kb / 5P
   18-Bit Bus Exchange Switch
FST16213 FAIRCHILD-FST16213 Datasheet
153Kb / 6P
   24-Bit Bus Exchange Switch
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FST163209 IDT-IDT74FST163209 Datasheet
82Kb / 6P
   9-BIT BUS EXCHANGE SWITCH
IDT74FST163212 IDT-IDT74FST163212 Datasheet
81Kb / 6P
   24-BIT BUS EXCHANGE SWITCH
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WB383FK TOSHIBA-TC7WB383FK Datasheet
111Kb / 7P
   2-Bit Bus Exchange Switch
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FST163383 IDT-IDT74FST163383 Datasheet
93Kb / 6P
   20-BIT BUS EXCHANGE SWITCH
IDT74FST163213 IDT-IDT74FST163213 Datasheet
82Kb / 6P
   24-BIT BUS EXCHANGE SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com