công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1843A-EP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện UC1843A-EP
Giải thích chi tiết về linh kiện  QML Class V, Current-Mode PWM Controller
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UC1843A-EP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button UC1843A-EP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UC1843A-EP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UC1843A-EP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UC1843A-EP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UC1843A-EP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UC1843A-EP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments UC1843A-EP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments UC1843A-EP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments UC1843A-EP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 31 page
background image
Output Current, Source or Sink (A)
.01
.02 .03 .04 .05 .07 .1
.2
.3 .4 .5
.7 1.0
I
UC1842A-SP, UC1843A-SP, UC1844A-SP
SLUS872D – JANUARY 2009 – REVISED MAY 2015
www.ti.com
Electrical Characteristics (Radiation-Improved Devices) (continued)
VCC = 15 V, RT = 10 kΩ, CT = 3.3 nF, TA = TJ = –55°C to 125°C (unless otherwise noted)
(1)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
PWM
Maximum duty cycle
94%
96%
100%
Minimum duty cycle
0%
TOTAL STANDBY CURRENT
Start-up current
0.3
0.5
mA
Operating supply current
VFB = VISENSE = 0 V
11
17
mA
VCC Zener voltage
ICC = 25 mA
30
34
V
8.7 Typical Characteristics
Figure 1. Output Saturation Characteristics
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2009–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: UC1842A-SP UC1843A-SP UC1844A-SP


Số phần tương tự - UC1843A-EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1843A-EP TI-UC1843A-EP Datasheet
425Kb / 11P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - UC1843A-EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1842A-SP TI1-UC1842A-SP_15 Datasheet
964Kb / 30P
[Old version datasheet]   QML Class V, Current-Mode PWM Controller
UC1843-SP TI-UC1843-SP_15 Datasheet
283Kb / 13P
[Old version datasheet]   QML CLASS V, CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
UC1843B-SP TI1-UC1843B-SP Datasheet
3Mb / 27P
[Old version datasheet]   QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1845A-SP TI1-UC1845A-SP Datasheet
938Kb / 28P
[Old version datasheet]   QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1842A-SP TI1-UC1842A-SP Datasheet
650Kb / 15P
[Old version datasheet]   QML CLASS V, CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
UC1843B-SP TI-UC1843B-SP_V02 Datasheet
3Mb / 31P
[Old version datasheet]   UC1843B-SP QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1845A-SP TI-UC1845A-SP_15 Datasheet
874Kb / 28P
[Old version datasheet]   UC1845A-SP QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1843B-SP TI-UC1843B-SP_V01 Datasheet
3Mb / 27P
[Old version datasheet]   UC1843B-SP QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1846-SP TI1-UC1846-SP Datasheet
631Kb / 15P
[Old version datasheet]   RAD-TOLERANT CLASS-V, CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
SE555-SP TI1-SE555-SP Datasheet
355Kb / 18P
[Old version datasheet]   QML CLASS V PRECISION TIMER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com