công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2JTH5WNVX bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Rohm

tên linh kiện BU2JTH5WNVX
Giải thích chi tiết về linh kiện  FULL CMOS LDO Regulator (500mA)
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2JTH5WNVX bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 9Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 10Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 11Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 12Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 13Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
10/20
14.Dec.2015.Rev.004
BUXXTH5WNVX
Datasheet
TSZ02201-0GBG0A600020-1-2
www.rohm.com
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
1mA
250mA
IOUT
VOUT
Trise=12us
20µs/div
LOAD TRANSIENT RESPONSE
VIN=2.5V
CE=VIN
Reference data
BU12TH5WNVX-1 (Ta=25ºC unless otherwise specified.)
Figure 27.
Figure 28.
Figure 29.
SHUTDOWN CURRENT vs INPUT VOLTAGE
0.01
0.10
1.00
10.00
-20
0
20
40
60
80
Temperature[℃]
VIN=5.5V
CE=0V
Figure 30.
VIN=2.5V
Ta=25℃
Iout=0mA
Cout=1.0uF
0V
CE
VOUT
20µs/div
START UP TIME
1.5V
40µs/div
0V
CE
VOUT
1.5V
DISCHARGE TIME
VIN=2.5V
Ta=25℃
Iout=0mA
Cout=1.0uF


Số phần tương tự - BU2JTH5WNVX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2JTH5WNVX ROHM-BU2JTH5WNVX Datasheet
570Kb / 13P
   High Ripple Rejection, Low Current Consumption, Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU2JTH5WNVX-TL ROHM-BU2JTH5WNVX-TL Datasheet
570Kb / 13P
   High Ripple Rejection, Low Current Consumption, Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
More results

Mô tả tương tự - BU2JTH5WNVX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Catalyst Semiconductor
CAT6219 CATALYST-CAT6219_08 Datasheet
282Kb / 10P
   500mA CMOS LDO Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
CYT6118 ETC2-CYT6118 Datasheet
1Mb / 6P
   500mA CMOS LDO Regulator
logo
Catalyst Semiconductor
CAT6219 CATALYST-CAT6219 Datasheet
297Kb / 10P
   500mA CMOS LDO Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE5218 SEAWARD-SE5218_16 Datasheet
233Kb / 7P
   500mA CMOS LDO Voltage Regulator
SE5218 SEAWARD-SE5218 Datasheet
181Kb / 7P
   500mA CMOS LDO Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
GS2905 ETC1-GS2905 Datasheet
84Kb / 9P
   500mA CMOS LDO Voltage Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE5119 SEAWARD-SE5119 Datasheet
192Kb / 6P
   500mA CMOS LDO Linear Regulator
logo
Analog Microelectronics
AME8753 AME-AME8753 Datasheet
220Kb / 11P
   Low Dropout 500mA / 500mA Dual CMOS LDO Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE3335 SEAWARD-SE3335 Datasheet
167Kb / 5P
   500mA Low Noise CMOS LDO Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP605 ONSEMI-NCP605_13 Datasheet
137Kb / 13P
   500mA, Low IGND, CMOS LDO Regulator
January, 2013 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com