công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU12TH5WNVX-1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Rohm

tên linh kiện BU12TH5WNVX-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  FULL CMOS LDO Regulator (500mA)
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU12TH5WNVX-1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BU12TH5WNVX-1 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU12TH5WNVX-1 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU12TH5WNVX-1 Datasheet HTML 9Page - Rohm BU12TH5WNVX-1 Datasheet HTML 10Page - Rohm BU12TH5WNVX-1 Datasheet HTML 11Page - Rohm BU12TH5WNVX-1 Datasheet HTML 12Page - Rohm BU12TH5WNVX-1 Datasheet HTML 13Page - Rohm BU12TH5WNVX-1 Datasheet HTML 14Page - Rohm BU12TH5WNVX-1 Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
11/20
14.Dec.2015.Rev.004
BUXXTH5WNVX
Datasheet
TSZ02201-0GBG0A600020-1-2
www.rohm.com
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
Reference data
BU2JTH5WNVX (Ta=25ºC unless otherwise specified.)
Figure 31.
Figure 32.
Figure 33.
Figure 34.
LINE REGULATION
2.79
2.80
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
3.3
3.8
4.3
4.8
VIN[V]
-20℃
25℃
85℃
CE=VIN
Iout=10mA
OUTPUT VOLTAGE vs TEMPERATURE
2.75
2.80
2.85
2.90
2.95
-20
0
20
40
60
80
Temperature[℃]
VIN=3.85V
CE=VIN
IOUT=10uA
GROUND PIN CURRENT vs INPUT VOLTAGE
0
5
10
15
20
3.9
4.4
4.9
5.4
VIN[V]
-20℃
25℃
85℃
CE=VIN
IOUT=0mA
2.750
2.800
2.850
2.900
2.950
0
50
100
150
200
250
300
IOUT[mA]
Load Regulation
-20℃
25℃
85℃
VIN=3.85V
CE=VIN


Số phần tương tự - BU12TH5WNVX-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU12TD2WNVX ROHM-BU12TD2WNVX Datasheet
2Mb / 42P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU12TD2WNVX-XTL ROHM-BU12TD2WNVX-XTL Datasheet
566Kb / 12P
   high-performance FULL CMOS regulator with 200-mA output, which is mounted on versatile package SSON004X1010
BU12TD3WG ROHM-BU12TD3WG Datasheet
1,018Kb / 15P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU12TD3WG-GTR ROHM-BU12TD3WG-GTR Datasheet
483Kb / 10P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU12TD3WG-TR ROHM-BU12TD3WG-TR Datasheet
483Kb / 10P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
More results

Mô tả tương tự - BU12TH5WNVX-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Catalyst Semiconductor
CAT6219 CATALYST-CAT6219_08 Datasheet
282Kb / 10P
   500mA CMOS LDO Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
CYT6118 ETC2-CYT6118 Datasheet
1Mb / 6P
   500mA CMOS LDO Regulator
logo
Catalyst Semiconductor
CAT6219 CATALYST-CAT6219 Datasheet
297Kb / 10P
   500mA CMOS LDO Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE5218 SEAWARD-SE5218_16 Datasheet
233Kb / 7P
   500mA CMOS LDO Voltage Regulator
SE5218 SEAWARD-SE5218 Datasheet
181Kb / 7P
   500mA CMOS LDO Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
GS2905 ETC1-GS2905 Datasheet
84Kb / 9P
   500mA CMOS LDO Voltage Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE5119 SEAWARD-SE5119 Datasheet
192Kb / 6P
   500mA CMOS LDO Linear Regulator
logo
Analog Microelectronics
AME8753 AME-AME8753 Datasheet
220Kb / 11P
   Low Dropout 500mA / 500mA Dual CMOS LDO Regulator
logo
Seaward Electronics Inc...
SE3335 SEAWARD-SE3335 Datasheet
167Kb / 5P
   500mA Low Noise CMOS LDO Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP605 ONSEMI-NCP605_13 Datasheet
137Kb / 13P
   500mA, Low IGND, CMOS LDO Regulator
January, 2013 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com