công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM130036 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Davicom Semiconductor, Inc.

tên linh kiện DM130036
Giải thích chi tiết về linh kiện  15V / 30V Selectable Output & 40 Hi-V Channels Driver IC
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DAVICOM [Davicom Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.davicom.com.tw
Logo DAVICOM - Davicom Semiconductor, Inc.

DM130036 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Davicom Semiconductor, Inc.

Back Button DM130036 Datasheet HTML 5Page - Davicom Semiconductor, Inc. DM130036 Datasheet HTML 6Page - Davicom Semiconductor, Inc. DM130036 Datasheet HTML 7Page - Davicom Semiconductor, Inc. DM130036 Datasheet HTML 8Page - Davicom Semiconductor, Inc. DM130036 Datasheet HTML 9Page - Davicom Semiconductor, Inc. DM130036 Datasheet HTML 10Page - Davicom Semiconductor, Inc. DM130036 Datasheet HTML 11Page - Davicom Semiconductor, Inc. DM130036 Datasheet HTML 12Page - Davicom Semiconductor, Inc. DM130036 Datasheet HTML 13Page - Davicom Semiconductor, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
DM130036
15V / 30V Selectable Output & 40 Hi-V Channels Driver IC
Preliminary
Doc No: DM130036-11-MCO-DS-P01
July 11, 2016
9
5
Pin Description
PIN NAME
Description
SCL
2-wire serial signal clock input
SDA
2-wire serial signal data input
A1
Device ID code
A0
Device ID code
VPP
Charge pump output pin about 30V
VX5
Charge pump output pin about 15 V
VX4
Charge pump output pin about 7.5 V
VX3
Charge pump output pin about 5 V
VX2
Charge pump output pin about 2.5 V
PP[1:5]
Positive terminal for charge pump capacitor
PM[1:5]
Negative terminal for charge pump capacitor
Y[1:40]
EPD Hi-V channels
VDD
Positive power source
VSS
Negative power source
V1D5
Charge pump reference voltage
Note:SCL & SDA need pull high resistor 4.7K
Ω to VDD
VID5 needs connect to 0.1uF to VSS


Số phần tương tự - DM130036

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
DM1301-7R POWER-ONE-DM1301-7R Datasheet
146Kb / 4P
   50 Watt DC-DC Converters
logo
Davicom Semiconductor, ...
DM130120 DAVICOM-DM130120 Datasheet
1Mb / 26P
   15V / 30V Selectable Output & 122 Hi-V Channels Driver IC
logo
ITT Industries
DM130338 ITT-DM130338 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
DM130338-1 ITT-DM130338-1 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
DM130338-4 ITT-DM130338-4 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
More results

Mô tả tương tự - DM130036

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Davicom Semiconductor, ...
DM130120 DAVICOM-DM130120 Datasheet
1Mb / 26P
   15V / 30V Selectable Output & 122 Hi-V Channels Driver IC
logo
Maxim Integrated Produc...
MAXM17537EVKIT MAXIM-MAXM17537EVKIT Datasheet
1,004Kb / 11P
   MAXM17537 15V Output
Rev 0; 10/19
logo
List of Unclassifed Man...
32R ETC2-32R Datasheet
247Kb / 7P
   Two output channels
logo
STMicroelectronics
2N2222AHR STMICROELECTRONICS-2N2222AHR Datasheet
429Kb / 18P
   Hi-Rel 40 V - 0.8 A NPN transistor
logo
ATMEL Corporation
T6816 ATMEL-T6816 Datasheet
171Kb / 15P
   40-V Dual Hex Output Driver with Serial Input Control
logo
IXYS Corporation
MX860 IXYS-MX860 Datasheet
217Kb / 2P
   /-15V ePaper Source Driver
logo
ATMEL Corporation
T6816 ATMEL-T6816_09 Datasheet
368Kb / 16P
   40-V Dual Hex Output Driver with Serial Input Control
logo
Integrated Silicon Solu...
IS31FL3236 ISSI-IS31FL3236 Datasheet
575Kb / 15P
   36 CHANNELS LED DRIVER
logo
ATMEL Corporation
T6816 ATMEL-T6816_05 Datasheet
308Kb / 16P
   40-V Dual Hex Output Driver with Serial Input Control
T6816 ATMEL-T6816_08 Datasheet
385Kb / 16P
   40-V Dual Hex Output Driver with Serial Input Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com