công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP65N06 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện FQP65N06
Giải thích chi tiết về linh kiện  65A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

FQP65N06 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

  FQP65N06 Datasheet HTML 1Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. FQP65N06 Datasheet HTML 2Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. FQP65N06 Datasheet HTML 3Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. FQP65N06 Datasheet HTML 4Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. FQP65N06 Datasheet HTML 5Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. FQP65N06 Datasheet HTML 6Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
© 2006 Thinki Semiconductor Co., Ltd.
http://www.thinkisemi.com/
Page 6/6
Rev.05
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
V
DS
+
_
Driver
R
G
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
I SD
10V
V
GS
( Driver )
I
SD
( DUT )
V
DS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
DUT
V
DS
+
_
Driver
R
G
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
L
I SD
10V
V
GS
( Driver )
I
SD
( DUT )
V
DS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
®
FQP65N06


Số phần tương tự - FQP65N06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP65N06 FAIRCHILD-FQP65N06 Datasheet
661Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP65N06 ISC-FQP65N06 Datasheet
295Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQP65N06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KIA Semiconductor Techn...
65N06 KIA-65N06 Datasheet
374Kb / 7P
   65A, 60V N-CHANNEL MOSFET
logo
Thinki Semiconductor Co...
P50N06C THINKISEMI-P50N06C Datasheet
1Mb / 6P
   50A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
FQP70N06 THINKISEMI-FQP70N06 Datasheet
1Mb / 7P
   70A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
SFP70N06 THINKISEMI-SFP70N06 Datasheet
1Mb / 7P
   70A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
CS50N06 THINKISEMI-CS50N06 Datasheet
1Mb / 6P
   50A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
FKT50N06 THINKISEMI-FKT50N06 Datasheet
1Mb / 6P
   50A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
HFP50N06 THINKISEMI-HFP50N06 Datasheet
1Mb / 6P
   50A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
JCS50N06CH THINKISEMI-JCS50N06CH Datasheet
1Mb / 6P
   50A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
KIA50N06 THINKISEMI-KIA50N06 Datasheet
1Mb / 6P
   50A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
HY1506P THINKISEMI-HY1506P Datasheet
1Mb / 6P
   50A,60V Heatsink Planar N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com