công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSAU303 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Total Power International

tên linh kiện MSAU303
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Package with Industry Standard Pinout
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOTAL-POWER [Total Power International]
Trang chủ  http://www.total-power.com
Logo TOTAL-POWER - Total Power International

MSAU303 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Total Power International

  MSAU303 Datasheet HTML 1Page - Total Power International MSAU303 Datasheet HTML 2Page - Total Power International MSAU303 Datasheet HTML 3Page - Total Power International MSAU303 Datasheet HTML 4Page - Total Power International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MSAU300 SERIES
DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package, High Isolation
Package Specifications
Mechanical Dimensions
Connecting Pin Patterns
All dimensions in mm (inches)
Tolerance: X.X±0.25 (X.XX±0.01)
X.XX±0.13 ( X.XXX±0.005)
Pins ±0.05 (±0.002)
Pin Connections
Physical Characteristics
Pin
Single Output
Dual Output
Case Size
:
15.3x8.0x6.75mm (0.60x0.31x0.27 Inches)
1
-Vin
-Vin
2
+Vin
+Vin
Case Material
:
Molding (flammability to UL 94V-0 rated)
3
NA
NA
5
-Vout
Common
Weight
:
2.2g
6
NA
-Vout
7
NA
NA
8
+Vout
+Vout
10
NA
NA
11
NA
NA
12
NA
NA
NA : Not Available for Electrical Connection
15.3 [0.6]
0.60 [0.02]
1
23
5
12 11 10
8
6
7
1.3
2.54
[0.1]
5.08
[0.2]
[0.05]
9.2 [0.36]
7.0 [0.28]
[0.2]
5.08
A
S SEATING PLANE
0.15 S
( Magnification of A )
1.7 [0.07]
12.7 [0.50]
10.8 [0.43]
5.08 [0.20]
1.0 [0.04]
2.54 [0.10]
Total Power In
Total Power International, Inc
Toll Free: 877-646-0900
www.total-power.com
Tota
Total Power International, Inc.


Số phần tương tự - MSAU303

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Minmax Technology Co., ...
MSAU303 MINMAX-MSAU303 Datasheet
202Kb / 5P
   1W, High Isolation SMD, Single & Dual Output DC/DC Converters
MSAU303 MINMAX-MSAU303 Datasheet
266Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD Package with Industry Standard Pinout
More results

Mô tả tương tự - MSAU303

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Total Power Internation...
MSAU100 TOTAL-POWER-MSAU100_17 Datasheet
454Kb / 4P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
MSAU400 TOTAL-POWER-MSAU400 Datasheet
407Kb / 4P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
MSLU100 TOTAL-POWER-MSLU100 Datasheet
419Kb / 5P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
MSKW2000 TOTAL-POWER-MSKW2000 Datasheet
431Kb / 5P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
MSLU400 TOTAL-POWER-MSLU400 Datasheet
448Kb / 4P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
MSLU300 TOTAL-POWER-MSLU300 Datasheet
459Kb / 4P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
MSAU200 TOTAL-POWER-MSAU200_17 Datasheet
409Kb / 4P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
MSIW1000 TOTAL-POWER-MSIW1000 Datasheet
420Kb / 4P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
MAU200 TOTAL-POWER-MAU200_17 Datasheet
462Kb / 4P
   SIP Package with Industry Standard Pinout
MAU100 TOTAL-POWER-MAU100_17 Datasheet
497Kb / 1P
   SIP Package with Industry Standard Pinout
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com