công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJW25-24S15 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Total Power International

tên linh kiện MJW25-24S15
Giải thích chi tiết về linh kiện  Highest Power Density
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOTAL-POWER [Total Power International]
Trang chủ  http://www.total-power.com
Logo TOTAL-POWER - Total Power International

MJW25-24S15 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Total Power International

Back Button MJW25-24S15 Datasheet HTML 2Page - Total Power International MJW25-24S15 Datasheet HTML 3Page - Total Power International MJW25-24S15 Datasheet HTML 4Page - Total Power International MJW25-24S15 Datasheet HTML 5Page - Total Power International MJW25-24S15 Datasheet HTML 6Page - Total Power International MJW25-24S15 Datasheet HTML 7Page - Total Power International MJW25-24S15 Datasheet HTML 8Page - Total Power International MJW25-24S15 Datasheet HTML 9Page - Total Power International MJW25-24S15 Datasheet HTML 10Page - Total Power International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MJW25 SERIES
DC/DC CONVERTER 25W, Highest Power Density
EMI-Filter to meet EN 55022, class A, class B; FCC part 15 ,level A
Conducted and radiated emissions EN55022 Class A, Class B
Class
Model
C1
C2
C3
C4&C5
L1
MJW25-12XXX
None
3.3μF/25V 1210 MLCC
None
None
1μH
MJW25-24XXX
None
3.3μF/50V 1210 MLCC
None
None
2.2μH
Class A
MJW25-48XXX
None
3.3μF/100V 1210 MLCC
None
None
4.7μH
MJW25-12XXX
3.3μF/25V 1210 MLCC
3.3μF/25V 1210 MLCC
3.3μF/25V 1210 MLCC
1800 pF/2KV 1206 MLCC
1μH
MJW25-24XXX
3.3μF/50V 1210 MLCC
3.3μF/50V 1210 MLCC
3.3μF/50V 1210 MLCC
1800 pF/2KV 1206 MLCC
2.2μH
Class B
MJW25-48XXX
3.3μF/100V 1210 MLCC
3.3μF/100V 1210 MLCC
3.3μF/100V 1210 MLCC
1800 pF/2KV 1206 MLCC
4.7μH
Tota
Total Power International, Inc.
Total Power In
Total Power International, Inc
Toll Free: 877-646-0900
www.total-power.com


Số phần tương tự - MJW25-24S15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Minmax Technology Co., ...
MJW25-24S15 MINMAX-MJW25-24S15 Datasheet
374Kb / 10P
   DC/DC CONVERTER 25W, Highest Power Density 1
More results

Mô tả tương tự - MJW25-24S15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Recom International Pow...
RS6 RECOM-RS6 Datasheet
402Kb / 7P
   Highest Power Density In SIP Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MKW50 MINMAX-MKW50 Datasheet
452Kb / 9P
   DC/DC CONVERTER 50W, Highest Power Density
MJWI20 MINMAX-MJWI20 Datasheet
420Kb / 9P
   DC/DC CONVERTER 20W, Highest Power Density
MKW50 MINMAX-MKW50_15 Datasheet
777Kb / 10P
   DC/DC CONVERTER 50W, Highest Power Density
MKWI50 MINMAX-MKWI50_15 Datasheet
842Kb / 10P
   DC/DC CONVERTER 50W, Highest Power Density
MJW25 MINMAX-MJW25_15 Datasheet
806Kb / 10P
   DC/DC CONVERTER 25W, Highest Power Density
logo
SL Power Electronics
MINT1175 SLPOWER-MINT1175_15 Datasheet
1Mb / 8P
   the highest power density for a power supply
logo
Minmax Technology Co., ...
MJWI20 MINMAX-MJWI20_15 Datasheet
844Kb / 10P
   DC/DC CONVERTER 20W, Highest Power Density
MKWI40 MINMAX-MKWI40_15 Datasheet
936Kb / 12P
   DC/DC CONVERTER 40W, Highest Power Density
MKW40 MINMAX-MKW40 Datasheet
456Kb / 9P
   DC/DC CONVERTER 40W, Highest Power Density
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com