công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJWI20-24S15 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Total Power International

tên linh kiện MJWI20-24S15
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smallest Encapsulated 20W Converter
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOTAL-POWER [Total Power International]
Trang chủ  http://www.total-power.com
Logo TOTAL-POWER - Total Power International

MJWI20-24S15 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Total Power International

  MJWI20-24S15 Datasheet HTML 1Page - Total Power International MJWI20-24S15 Datasheet HTML 2Page - Total Power International MJWI20-24S15 Datasheet HTML 3Page - Total Power International MJWI20-24S15 Datasheet HTML 4Page - Total Power International MJWI20-24S15 Datasheet HTML 5Page - Total Power International MJWI20-24S15 Datasheet HTML 6Page - Total Power International MJWI20-24S15 Datasheet HTML 7Page - Total Power International MJWI20-24S15 Datasheet HTML 8Page - Total Power International MJWI20-24S15 Datasheet HTML 9Page - Total Power International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
MJWI20 SERIES
DC/DC CONVERTER 20W, Highest Power Density
Package Specifications
Mechanical Dimensions
Pin Connections
Pin
Single Output
Dual Output
1
+Vin
+Vin
2
-Vin
-Vin
3
+Vout
+Vout
4
Trim
Common
5
-Vout
-Vout
6
Remote On/Off
Remote On/Off
All dimensions in mm (inches)
Tolerance: X.X±0.25 (X.XX±0.01)
X.XX±0.13 ( X.XXX±0.005)
Pin diameter 1.0 ±0.05 (0.04±0.002)
Physical Characteristics
Case Size
:
25.4x25.4x10.16mm (1.0x1.0x0.4 inches)
Case Material
:
Aluminium Alloy, Black Anodized Coating
Base Material
:
FR4 PCB (flammability to UL 94V-0 rated)
Pin Material
:
Copper Alloy with Gold Plate Over Nickel Subplate
Weight
:
15g
Heatsink (Option –HS)
Mechanical Dimensions
Heatsink Material: Aluminum
Finish: Anodic treatment (black)
Weight: 2g
The advantages of adding a heatsink are:
1.To help heat dissipation and increase the stability
and reliability of DC/DC converters at high
operating temperature atmosphere.
2.To upgrade the operating temperature of DC/DC
converters, please refer to Derating Curve.
5.08
[0.20]
25.4 [1.00]
10.16
[0.40]
10.16
[0.40]
6.0
[0.24]
7.62
[0.30]
1
26
3
4
5
2.54
[0.10]
Bottom View
10.16 0.5
[0.40 0.02]
17.46
[0.69] Max.
31.0 [1.22] Max.
Heat-Sink
Thermal Pad
Clamp
Converter
Total Power In
Total Power International, Inc
Toll Free: 877-646-0900
www.total-power.com
Tota
Total Power International, Inc.


Số phần tương tự - MJWI20-24S15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Minmax Technology Co., ...
MJWI20-24S15 MINMAX-MJWI20-24S15 Datasheet
420Kb / 9P
   DC/DC CONVERTER 20W, Highest Power Density
More results

Mô tả tương tự - MJWI20-24S15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Total Power Internation...
MKWI50 TOTAL-POWER-MKWI50 Datasheet
526Kb / 8P
   Smallest encapsulated 50W Converter
MKW40 TOTAL-POWER-MKW40 Datasheet
595Kb / 9P
   Smallest Encapsulated 40W Converter
MKW50 TOTAL-POWER-MKW50 Datasheet
593Kb / 9P
   Smallest Encapsulated 50W Converter
MKWI40 TOTAL-POWER-MKWI40 Datasheet
564Kb / 8P
   Smallest Encapsulated 40W Converter
logo
Minmax Technology Co., ...
MKWI50 MINMAX-MKWI50 Datasheet
379Kb / 8P
   DC/DC CONVERTER 50W Highest Power Density Smallest encapsulated 50W Converter
logo
Mean Well Enterprises C...
MPM-20 MEANWELL-MPM-20 Datasheet
544Kb / 4P
   20W High Reliable Green Medical Encapsulated Type
logo
MORNSUN Science& Techno...
LHE20-20A12 MORNSUN-LHE20-20A12 Datasheet
1Mb / 6P
   20W, AC-DC converter
LD20-26B03 MORNSUN-LD20-26B03 Datasheet
1Mb / 6P
   20W, AC/DC converter
LHE20-20B03 MORNSUN-LHE20-20B03 Datasheet
1Mb / 5P
   20W, AC-DC converter
LDE20-20B03 MORNSUN-LDE20-20B03 Datasheet
1Mb / 6P
   20W, AC-DC converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com