công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0631A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0631A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Resonator 304.3 MHz
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0631A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0631A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0631A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0631A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0631A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0631A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 2 -
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Resonator 304.3 MHz
MODEL NO.: TC0631A
REV. NO.1
A. FEATURES:
1. 1-Port Resonator.
B. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 10 dBm
2.DC voltage: 5 V
3.Operating Temperature: -40
C to +85C
4.Storage Temperature: -40
C to +85C
C. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Reference Temperature TA=25℃
Characteristic
Units
Minimum
Typical
Maximum
Center frequency
Fc
MHz
304.225
304.300
304.375
Insertion Loss
IL
dB
-
1.48
1.80
Unload quality factor
QU
10000
14000
-
Motional capacitance
C1
fF
-
1.89
-
Motional inductance
L1
μ
H
-
144
-
Motional resistance
R1
Ohm
-
19
-
Parallel capacitance
Co
pF
-
3.62
-
Frequency Temperature coefficient (TCf) ppm/c*2
-
0.032
-
Turnover To
deg.C
-5
10
25
Package size
SMD 3.0X3.0X1.4 mm
Temperature dependence of fc: fc(TA)=fc(TO)(1+TCf(TA-TO)
2)
D.EQUVIRENT CIRCUIT:
One-Port Resonator:
C0
R1
C1
L1
# B
# E
Source Impedance
Load Impedance
50Ω
50Ω
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering
Electrostatic Sensitive Device


Số phần tương tự - TC0631A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0630A TAI-SAW-TC0630A Datasheet
206Kb / 6P
   SAW Resonator 1279.6 MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0630A GOLLEDGE-TC0630A Datasheet
201Kb / 5P
   SAW Resonator: 1279.60MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0632A TAI-SAW-TC0632A Datasheet
373Kb / 6P
   SAW Resonator 500 MHz
TC0634A TAI-SAW-TC0634A Datasheet
199Kb / 6P
   SAW Resonator 850 MHz
TC0635A TAI-SAW-TC0635A Datasheet
198Kb / 6P
   SAW Filter 311.05MHz (SMD 3.0횞3.0mm)
More results

Mô tả tương tự - TC0631A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3125A MURATA-RO3125A Datasheet
394Kb / 2P
   304.3 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2125 RFM-RO2125 Datasheet
146Kb / 2P
   304.3 MHz SAW Resonator
RO2125A RFM-RO2125A Datasheet
104Kb / 2P
   304.3 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3125A-2 MURATA-RO3125A-2 Datasheet
392Kb / 2P
   304.3 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2125A-5 RFM-RO2125A-5 Datasheet
104Kb / 2P
   304.3 MHz SAW Resonator
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
List of Unclassifed Man...
RC0426D55A110 ETC1-RC0426D55A110 Datasheet
265Kb / 2P
   426.550 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2119A RFM-RO2119A Datasheet
100Kb / 2P
   317.5 MHz SAW Resonator
RO2134A RFM-RO2134A Datasheet
98Kb / 2P
   372.5 MHz SAW Resonator
RO2165A RFM-RO2165A Datasheet
100Kb / 2P
   858.25 MHz SAW Resonator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com