công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N2808A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Keysight Technologies

tên linh kiện N2808A
Giải thích chi tiết về linh kiện  PrecisionProbe for the 9000 Series
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Trang chủ  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

N2808A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Keysight Technologies

Back Button N2808A Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies N2808A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies N2808A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies N2808A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies N2808A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies N2808A Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies N2808A Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies N2808A Datasheet HTML 12Page - Keysight Technologies N2808A Datasheet HTML 13Page - Keysight Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
10 | Keysight | N2808A PrecisionProbe for the 9000 Series - Data Sheet
Ordering Information
Option
Standalone
DSO 90000 X-Series
DSOX90000-001
N2809A-001
DSO90000A
DSO90000-001
N2809A-002
DSO9000A
DSO9000A-022
N2808A
Included Accessoried
N2809A-001 or
DSOX90000-001
Quantity N2809A-002 or
DSO90000-001
Quantity Description
N2812A cables
3
N2812A cables
3
High performance input cable – 3.5 MM – 1m
5061-5311
2
5061-5311
2
High performance input cable – 3.5 MM – 1m
11636B-FG
1
DC to 26.5 GHz power divider
Recommeded Equipment
N2809A-001 or
DSOX90000-001
Quantity N2809A-002 or
DSO90000-001
Quantity Description
N5443A
1
E2655C
1
Performance verification and deskew fixture
N2787A
1
N2787A
1
3-D probe positioner
54855-67604
2
Precision BNC adaptor
N2808A
Quantity Description
N2813A
3
3.5 mm 3m cable
5061-5311
2
Connector assembly - 3.5 mm f to f
11636B-FG
1
DC to 26.5 GHz power divider
3
BNC to 3.5 mm connector


Số phần tương tự - N2808A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Keysight Technologies
N2808A KEYSIGHT-N2808A Datasheet
4Mb / 32P
   Infiniium 9000 Series Oscilloscopes
N2808A-1FP KEYSIGHT-N2808A-1FP Datasheet
4Mb / 42P
   Infiniium S-Series High-Definition Oscilloscopes
N2808A-1FP KEYSIGHT-N2808A-1FP Datasheet
2Mb / 15P
   MIPI D-PHY Conformance Test Software
N2808A-1TP KEYSIGHT-N2808A-1TP Datasheet
4Mb / 42P
   Infiniium S-Series High-Definition Oscilloscopes
N2808A-1TP KEYSIGHT-N2808A-1TP Datasheet
2Mb / 15P
   MIPI D-PHY Conformance Test Software
More results

Mô tả tương tự - N2808A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Keysight Technologies
N5463B KEYSIGHT-N5463B Datasheet
2Mb / 8P
   Infiniium 9000 Series Oscilloscopes
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-8949 AVAGO-HEDS-8949 Datasheet
2Mb / 15P
   Alignment Kit for AEAT-9000 Encoders
logo
Keysight Technologies
9000 KEYSIGHT-9000 Datasheet
4Mb / 32P
   Infiniium 9000 Series Oscilloscopes
N2807A KEYSIGHT-N2807A Datasheet
1Mb / 14P
   N2807A PrecisionProbe Advanced Kit
N2807B KEYSIGHT-N2807B Datasheet
1Mb / 14P
   N2807A PrecisionProbe Advanced Kit
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U7231A HP-U7231A Datasheet
884Kb / 12P
   Compliance Test Application for Infiniium 9000 and 90000 Series Oscilloscope
logo
Coto Technology
9000 COTO-9000 Datasheet
1Mb / 2P
   9000 SERIES/MOLDED SIP REED RELAYS
logo
List of Unclassifed Man...
U1145 ETC2-U1145 Datasheet
94Kb / 1P
   9000 SERIES - MNIATURE MOMENTARY PUSHBUTTON SWTCHES
logo
Molex Electronics Ltd.
638509000 MOLEX-638509000 Datasheet
136Kb / 6P
   63850-9000 T2 Terminator
01-26-04
logo
PHOENIX CONTACT
1084510 PHOENIX-1084510 Datasheet
263Kb / 9P
   Panel PC - VMT 9000
Dec 2, 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com