công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100LVEP111MNG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100LVEP111MNG
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V / 3.3V 2:1:10 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVEP111MNG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
MC100LVEP111
www.onsemi.com
11
Figure 12. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices.)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50
W
50
W
VTT
VTT = VCC − 2.0 V
Figure 13. Tape and Reel Pin 1 Quadrant Orientation
Quadrant
A
Quadrant
B
Quadrant
C
Quadrant
D
User Direction
of Unreeling
Round Sprocket Holes
Designations
Quadrant A = Upper Left
Quadrant B = Upper Right
Quadrant C = Lower Left
Quadrant D = Lower Right
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC100LVEP111FAG
LQFP−32
(Pb−Free)
250 Units / Tray
MC100LVEP111FARG
LQFP−32
(Pb−Free)
2000 / Tape & Reel
(Pin 1 Orientation in Quadrant B, Figure 13)
M100LVEP111FATWG
LQFP−32
(Pb−Free)
2000 / Tape & Reel
(Pin 1 Orientation in Quadrant A, Figure 13)
MC100LVEP111MNG
QFN−32
(Pb−Free)
74 Units / Rail
MC100LVEP111MNRG
QFN−32
(Pb−Free)
1000 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.


Số phần tương tự - MC100LVEP111MNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEP111MNG ONSEMI-MC100LVEP111MNG Datasheet
155Kb / 10P
   2.5V / 3.3V 1:10 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 13
More results

Mô tả tương tự - MC100LVEP111MNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEP111 ONSEMI-MC100LVEP111_06 Datasheet
155Kb / 10P
   2.5V / 3.3V 1:10 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 13
MC100LVEP14 ONSEMI-MC100LVEP14_06 Datasheet
137Kb / 9P
   2.5V / 3.3V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 11
NB100LVEP221 ONSEMI-NB100LVEP221_06 Datasheet
165Kb / 11P
   2.5V/3.3V 1:20 Differential HSTL/ECL/PECL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 7
NB100LVEP221 ONSEMI-NB100LVEP221 Datasheet
94Kb / 10P
   2.5V/3.3V 1:20 Differential HSTL/ECL/PECL Clock Driver
January, 2003 - Rev. 4
MC100LVEP14 ONSEMI-MC100LVEP14_14 Datasheet
96Kb / 7P
   2.5V / 3.3V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
April, 2014 ??Rev. 14
MC100LVEP210 ONSEMI-MC100LVEP210_06 Datasheet
159Kb / 9P
   2.5V / 3.3V 1:5 Dual Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
June, 2006 ??Rev. 12
MC100LVEP210 ONSEMI-MC100LVEP210_14 Datasheet
109Kb / 9P
   2.5V / 3.3V 1:5 Dual Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
May, 2014 ??Rev. 15
MC100EP14 ONSEMI-MC100EP14 Datasheet
66Kb / 8P
   3.3V / 5V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
June, 2004 ??Rev. 3
MC100EP14 ONSEMI-MC100EP14_14 Datasheet
91Kb / 8P
   3.3V / 5V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
April, 2014 ??Rev. 7
MC100EP14 ONSEMI-MC100EP14_06 Datasheet
132Kb / 9P
   3.3V / 5V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com