công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100LVEL90DWG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100LVEL90DWG
Giải thích chi tiết về linh kiện  -3.3V / -5V Triple ECL Input to LVPECL Output Translator
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVEL90DWG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100LVEL90DWG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100LVEL90DWG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100LVEL90DWG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100LVEL90DWG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100LVEL90DWG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MC100LVEL90
www.onsemi.com
2
D2
D1
Figure 1. Logic Diagram and Pinout: 20-Lead SOIC (Top View)
D1
17
18
16
15
14
13
12
4
3
567
8
9
Q0
11
10
Q1
Q1
Q2
Q2
VCC
D0
19
20
2
1
VCC Q0
D0
D2
VCC
VEE
GND
GND
ECL
LVPECL
ECL
LVPECL
ECL
LVPECL
Table 1. PIN DESCRIPTION
FUNCTION
ECL Inputs
LVPECL Outputs
ECL Reference Voltage Output
Positive Supply
Negative Supply
Ground
PIN
Dn, Dn
Qn, Qn
ECL VBB
VCC
VEE
GND
Warning: All VCC, VEE, and GND pins must be externally
connected to Power Supply to guarantee proper operation.
* All VCC pins are tied together on the die.
Table 2. MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Condition 1
Condition 2
Rating
Unit
VCC
PECL Power Supply
GND = 0 V
8 to 0
V
VEE
NECL Power Supply
GND = 0 V
−8 to 0
V
VI
NECL Mode Input Voltage
GND = 0 V
VI ≥ VEE
−6 to 0
V
Iout
Output Current
Continuous
Surge
50
100
mA
IBB
ECL VBB Sink/Source
± 0.5
mA
TA
Operating Temperature Range
−40 to +85
°C
Tstg
Storage Temperature Range
−65 to +150
°C
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
SOIC−20 WB
90
60
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
Standard Board
SOIC−20 WB
30 to 35
°C/W
Tsol
Wave Solder
265
°C
Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.


Số phần tương tự - MC100LVEL90DWG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL90DWG ONSEMI-MC100LVEL90DWG Datasheet
112Kb / 6P
   ??.3V / ??V Triple ECL Input to LVPECL Output Translator
November, 2006 ??Rev. 11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com