công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-120070-056 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện SD-120070-056
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICRO-CHANGE RECEPTACLE M12 FEMALE, 22 AWG 1/4 NPT FRONT PANEL MT
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.

SD-120070-056 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-120070-056 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - SD-120070-056

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-120070-002 MOLEX11-SD-120070-002 Datasheet
218Kb / 3P
   Micro-Change (M12) Male Receptacle with Flange, 8 Poles Solder Pin, PCBMount
SD-120070-003 MOLEX11-SD-120070-003 Datasheet
223Kb / 3P
   Micro-Change (M12) Male Receptacle with Flange, 8 Poles Solder Flag, PBC Mount
More results

Mô tả tương tự - SD-120070-056

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
1200700121 MOLEX-1200700121 Datasheet
35Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 4 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/4" - 18 NPT Threads
1200700207 MOLEX-1200700207 Datasheet
34Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 5 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/4" - 18 NPT Threads
1200708180 MOLEX-1200708180 Datasheet
23Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 3 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/4" - 14 NPT Threads, 22 AWG PVC Leads, 0.305m (1.0) Length
01/23/2023
1200700173 MOLEX-1200700173 Datasheet
29Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 4 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/2" - 14 NPT Threads, Female (Straight) to 22 AWG PVC Leads, 0.305m (1.0) Length
01/24/2023
1200700385 MOLEX-1200700385 Datasheet
37Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 4 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/4" - 18 NPT Threads, Male (Straight) 22 AWG PVC Leads, 0.305m (1.0) Length
01/24/2023
1200705206 MOLEX-1200705206 Datasheet
40Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 5 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/2" - 14 NPT Threads, 22 AWG PVC Leads, 0.305m (1.0) Length
01/24/2023
1200705200 MOLEX-1200705200 Datasheet
23Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 3 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/2" - 14 NPT Threads, 22 AWG PVC Leads, 0.305m (1.0) Length
01/24/2023
1200700184 MOLEX-1200700184 Datasheet
41Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 4 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/2" - 14 NPT Threads, Male (Straight) to 22 AWG PVC Leads, 0.305m (1.0) Length
10/20/2022
1200700252 MOLEX-1200700252 Datasheet
40Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 5 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/2" - 14 NPT Threads, Male (Straight) 22 AWG PVC Leads, 0.305m (1.0) Length
10/19/2022
1200700093 MOLEX-1200700093 Datasheet
33Kb / 1P
   Micro-Change (M12) 3 Poles, Front Panel Mount Receptacle, 1/2" - 14 NPT Threads, Male (Straight) to 22 AWG PVC Leads, 0.305m (1.0) Length
01/24/2023
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com