công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N052-048-1U bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện N052-048-1U
Giải thích chi tiết về linh kiện  48-Port 1U Rack-Mount High-Density UTP 110-Type Patch Panel, RJ45 Ethernet, 568B, Cat5/5e
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

N052-048-1U bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  N052-048-1U Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved N052-048-1U Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TAA-Compliant
Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule Purchases
Specifications
CONNECTIONS
Ports
48
Side A - Connector 1
(48) 110 IDC
Side B - Connector 1
(48) RJ45 (FEMALE)
WARRANTY
Product Warranty Period (Worldwide)
Lifetime limited warranty
© 2016 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does
not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.
Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:
http://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies
2 / 2


Số phần tương tự - N052-048-1U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N052-048 TRIPPLITE-N052-048 Datasheet
159Kb / 2P
   48-Port 2U Rack-Mount Cat5e 110 Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet, TAA
More results

Mô tả tương tự - N052-048-1U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N2520481U TRIPPLITE-N2520481U Datasheet
478Kb / 2P
   48-Port 1U Rack-Mount Cat6/Cat5 High Density 110 Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet
N252-048-1U TRIPPLITE-N252-048-1U Datasheet
157Kb / 2P
   48-Port 1U Rack-Mount Cat6/Cat5 High Density 110 Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet, TAA
N053-024-RBGY TRIPPLITE-N053-024-RBGY Datasheet
161Kb / 2P
   24-Port 1U Rack-Mount 110-Type Color-Coded Patch Panel, RJ45 Ethernet, 568B, Cat5/5e
N252012 TRIPPLITE-N252012 Datasheet
475Kb / 2P
   12-Port 1U Rack-Mount Cat6/Cat5 110 Patch Panel 568B, RJ45 Ethernet
N252024 TRIPPLITE-N252024 Datasheet
479Kb / 2P
   24-Port 1U Rack-Mount Cat6/Cat5 110 Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet
N252048 TRIPPLITE-N252048 Datasheet
490Kb / 2P
   48-Port 2U Rack-Mount Cat6/Cat5 110 Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet
N252-024 TRIPPLITE-N252-024 Datasheet
155Kb / 2P
   24-Port 1U Rack-Mount Cat6/Cat5 110 Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet, TAA
N252-012 TRIPPLITE-N252-012 Datasheet
154Kb / 2P
   12-Port 1U Rack-Mount Cat6/Cat5 110 Patch Panel 568B, RJ45 Ethernet, TAA
N252-048 TRIPPLITE-N252-048 Datasheet
159Kb / 2P
   48-Port 2U Rack-Mount Cat6/Cat5 110 Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet, TAA
N252024V TRIPPLITE-N252024V Datasheet
485Kb / 2P
   24-Port 1U Rack-Mount Cat6/Cat5 V-Shaped 110 Patch Panel 568B, RJ45 Ethernet
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com