công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U1210 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Keysight Technologies

tên linh kiện U1210
Giải thích chi tiết về linh kiện  Handheld Clamp Meters
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Trang chủ  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

U1210 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Keysight Technologies

  U1210 Datasheet HTML 1Page - Keysight Technologies U1210 Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies U1210 Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies U1210 Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies U1210 Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies U1210 Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies U1210 Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies U1210 Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies U1210 Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
Take a Closer Look
High measurement
capability of up to 1000
A for AC, DC or AC+DC
Capacitance/Diode
measurement
Peak hold function for
in-rush current testing
Large jaw opening of 2 inches
to test thick current sources
Max or Min recording capability
Large LCD display with
maximum reading of
4000 counts
Manual or auto ranging
Temperature and audible
continuity functions
04 | Keysight | U1210 Series Handheld Clamp Meters – Data Sheet


Số phần tương tự - U1210

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U1210 HP-U1210 Datasheet
441Kb / 17P
   Agilent U1210 Series Handheld Clamp Meters
More results

Mô tả tương tự - U1210

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U1210 HP-U1210 Datasheet
441Kb / 17P
   Agilent U1210 Series Handheld Clamp Meters
logo
Keysight Technologies
U1190 KEYSIGHT-U1190 Datasheet
227Kb / 12P
   Clamp Meters
logo
ASM GmbH
9290-10 ASM-SENSOR-9290-10 Datasheet
104Kb / 1P
   Clamp Meters
logo
Extech Instruments Corp...
EX710 EXTECH-EX710 Datasheet
319Kb / 12P
   800 Amp Clamp Meters
logo
Keysight Technologies
U1731C KEYSIGHT-U1731C Datasheet
2Mb / 11P
   Keysight Technologies U1730C Series Handheld LCR Meters
U1732C KEYSIGHT-U1732C Datasheet
2Mb / 11P
   Keysight Technologies U1730C Series Handheld LCR Meters
U1733C KEYSIGHT-U1733C Datasheet
2Mb / 11P
   Keysight Technologies U1730C Series Handheld LCR Meters
logo
B&K Precision Corporati...
878B BK-878B Datasheet
1Mb / 8P
   40,000-Count Dual-Display Handheld LCR Meters
logo
Extech Instruments Corp...
380941 EXTECH-380941_15 Datasheet
228Kb / 1P
   Mini DC/AC Clamp Meters
380942 EXTECH-380942_15 Datasheet
228Kb / 1P
   Mini DC/AC Clamp Meters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com