công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100LVEL32DR2G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100LVEL32DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V ECL /2 Divider
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVEL32DR2G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC100LVEL32DR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100LVEL32DR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100LVEL32DR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100LVEL32DR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100LVEL32DR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100LVEL32DR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100LVEL32DR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100LVEL32DR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC100LVEL32
www.onsemi.com
5
Figure 2. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50 W
50 W
VTT
VTT = VCC − 2.0 V
Resource Reference of Application Notes
AN1405/D
− ECL Clock Distribution Techniques
AN1406/D
− Designing with PECL (ECL at +5.0 V)
AN1503/D
− ECLinPS I/O SPiCE Modeling Kit
AN1504/D
− Metastability and the ECLinPS Family
AN1568/D
− Interfacing Between LVDS and ECL
AN1672/D
− The ECL Translator Guide
AND8001/D − Odd Number Counters Design
AND8002/D − Marking and Date Codes
AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices
AND8066/D − Interfacing with ECLinPS
AND8090/D − AC Characteristics of ECL Devices


Số phần tương tự - MC100LVEL32DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL32DR2G ONSEMI-MC100LVEL32DR2G Datasheet
140Kb / 8P
   3.3V ECL 첨2 Divider
December, 2006 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC100LVEL32DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL33 ONSEMI-MC100LVEL33_16 Datasheet
159Kb / 7P
   3.3 V ECL /4 Divider
July, 2016 ??Rev. 6
MC100LVEL58 ONSEMI-MC100LVEL58_16 Datasheet
150Kb / 6P
   3.3V ECL 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 7
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVEL32 AZM-AZ100LVEL32_11 Datasheet
103Kb / 7P
   ECL/PECL 2 Divider
AZ100LVEL32 AZM-AZ100LVEL32_12 Datasheet
548Kb / 9P
   PECL/ECL 2 Divider
logo
Texas Instruments
SN65LVEL11 TI-SN65LVEL11 Datasheet
438Kb / 12P
[Old version datasheet]   3.3 V ECL 1:2 Fanout Buffer
SN65LVEL11_101 TI-SN65LVEL11_101 Datasheet
460Kb / 13P
[Old version datasheet]   3.3 V ECL 1:2 Fanout Buffer
SN65LVEL11 TI-SN65LVEL11_09 Datasheet
405Kb / 12P
[Old version datasheet]   3.3 V ECL 1:2 Fanout Buffer
SN65LVEL11 TI-SN65LVEL11_10 Datasheet
404Kb / 12P
[Old version datasheet]   3.3 V ECL 1:2 Fanout Buffer
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10EL32 AZM-AZ10EL32 Datasheet
104Kb / 6P
   ECL/PECL 첨 2 Divider
AZ10LVEL32 AZM-AZ10LVEL32_09 Datasheet
157Kb / 8P
   ECL/PECL 첨 2 Divider
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com