công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100LVE111 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100LVE111
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V ECL 1:9 Differential Clock Driver
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVE111 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100LVE111_13 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100LVE111_13 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100LVE111_13 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100LVE111_13 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100LVE111_13 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100LVE111_13 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100LVE111_13 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100LVE111_13 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
MC100LVE111
http://onsemi.com
2
1
5
6
789
10
11
25
24
23
22
21
20
19
26
27
28
2
3
4
18
17
16
15
14
13
12
VEE
NC
IN
VCC
IN
VBB
NC
Q3
Q3
Q4
VCCO
Q4
Q5
Q5
28−Lead PLCC
(Top View)
Q0
Q0 Q1 VCCO Q1 Q2
Q2
Q8
Q7
Q6
Q8
VCCO Q7
Q6
Warning: All VCC, VCCO, and VEE pins must be externally connected
to Power Supply to guarantee proper operation.
Figure 1. Pinout (Top View) and Logic Diagram
IN
IN
Q0
Q0
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
Q5
Q5
Q6
Q6
Q7
Q7
Q8
Q8
VBB
Figure 2. Logic Symbol
Table 1. PIN DESCRIPTION
Pin
Function
IN, IN
Q0, Q0−Q8, Q8
VBB
VCC, VCCO
VEE
NC
ECL Differential Input Pair
ECL Differential Outputs
Reference Voltage Output
Positive Supply
Negative Supply
No Connect


Số phần tương tự - MC100LVE111_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVE111FN ONSEMI-MC100LVE111FN Datasheet
64Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
April, 2002 ??Rev. 5
MC100LVE111FN ONSEMI-MC100LVE111FN Datasheet
130Kb / 8P
   3.3V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 7
MC100LVE111FNG ONSEMI-MC100LVE111FNG Datasheet
130Kb / 8P
   3.3V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 7
MC100LVE111FNR2 ONSEMI-MC100LVE111FNR2 Datasheet
64Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
April, 2002 ??Rev. 5
MC100LVE111FNR2 ONSEMI-MC100LVE111FNR2 Datasheet
130Kb / 8P
   3.3V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC100LVE111_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVE111 ONSEMI-MC100LVE111_06 Datasheet
130Kb / 8P
   3.3V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 7
MC10E111 ONSEMI-MC10E111_16 Datasheet
174Kb / 9P
   5V ECL 1:9 Differential Clock Driver
July, 2016 ??Rev. 17
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10E111 AZM-AZ10E111 Datasheet
91Kb / 6P
   ECL/PECL 1:9 Differential Clock Driver
logo
ON Semiconductor
MC10E111 ONSEMI-MC10E111_06 Datasheet
143Kb / 10P
   5V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 16
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10LVE111 AZM-AZ10LVE111 Datasheet
84Kb / 6P
   ECL/PECL 1:9 Differential Clock Driver
logo
Micrel Semiconductor
SY10E111AE MICREL-SY10E111AE_09 Datasheet
157Kb / 7P
   5V/3.3V 1:9 DIFFERENTIAL CLOCK DRIVER
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10LVE111E AZM-AZ10LVE111E Datasheet
103Kb / 6P
   ECL/PECL 1:9 Differential Clock Driver with Enable
logo
Motorola, Inc
MC100LVE111 MOTOROLA-MC100LVE111 Datasheet
88Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
logo
Semtech Corporation
SK10LVE111 SEMTECH-SK10LVE111 Datasheet
150Kb / 6P
   Low Voltage 1:9 Differential ECL/ PECL Clock Driver
logo
ON Semiconductor
MC100LVE111 ONSEMI-MC100LVE111 Datasheet
64Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
April, 2002 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com