công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP809FAG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP809FAG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Differentia HSTL/PECL/LVDS to HSTL Clock Driver
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP809FAG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100EP809FAG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP809FAG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP809FAG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP809FAG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP809FAG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP809FAG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP809FAG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP809FAG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100EP809FAG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MC100EP809
www.onsemi.com
7
Figure 5. LVPECL Differential Input Levels
GROUND
HSTL OUTPUT Q
Q
50
W
50
W
VIH(DIFF)
VIL(DIFF)
GND
VCCI(LVPECL)
VIH(DIFF)
VIL(DIFF)
GND
VCCO(HSTL)
Figure 6. HSTL Differential Input Levels
Figure 7. HSTL Output Termination and AC Test Reference
VIHCMR
VPP
VPP
VX
Z = 50
W
CLK
CLK
OE
Q
Q
CLK/CLK
D.C. Bias*
Figure 8. Single−Ended CLK/CLK Input Configuration
*Must be CLK/CLK common mode voltage: ((VIH + VIL)/2).
Figure 9. Output Enable (OE) Timing Diagram
VCCI


Số phần tương tự - MC100EP809FAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP809FAG ONSEMI-MC100EP809FAG Datasheet
137Kb / 9P
   3.3V 1:9 Differential HSTL/PECL to HSTL Clock Driver with LVTTL Clock Select and Enable
November, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC100EP809FAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NB100LVEP221 ONSEMI-NB100LVEP221_15 Datasheet
134Kb / 12P
   Differential HSTL/ECL/PECL Clock Driver
April, 2015 ??Rev. 10
MC100EP809 ONSEMI-MC100EP809_06 Datasheet
137Kb / 9P
   3.3V 1:9 Differential HSTL/PECL to HSTL Clock Driver with LVTTL Clock Select and Enable
November, 2006 ??Rev. 7
MC100EP809 ONSEMI-MC100EP809 Datasheet
75Kb / 8P
   3.3V 1:9 Differential HSTL/PECL to HSTL Clock Driver with LVTTL Clock Select and Enable
August, 2002 ??Rev. 5
NB100EP223 ONSEMI-NB100EP223 Datasheet
162Kb / 10P
   3.3V1:22 Differential HSTL/PECL to HSTL Clock Driver with LVTTL Clock Select and Output Enable
November, 2006 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC100EP223 MOTOROLA-MC100EP223 Datasheet
90Kb / 8P
   Low-Voltage 1:22 Differential PECL/HSTL Clock Driver
MPC911 MOTOROLA-MPC911 Datasheet
74Kb / 4P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/HSTL TO HSTL CLOCK DRIVER
logo
Freescale Semiconductor...
MC100ES6014 FREESCALE-MC100ES6014 Datasheet
261Kb / 8P
   2.5 V/3.3 V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL/LVDS Clock Driver
logo
Renesas Technology Corp
MC100ES6014 RENESAS-MC100ES6014 Datasheet
646Kb / 9P
   2.5 V/3.3 V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL/LVDS Clock Driver
2019
logo
ON Semiconductor
NB100LVEP221 ONSEMI-NB100LVEP221 Datasheet
94Kb / 10P
   2.5V/3.3V 1:20 Differential HSTL/ECL/PECL Clock Driver
January, 2003 - Rev. 4
MC100EP14 ONSEMI-MC100EP14_14 Datasheet
91Kb / 8P
   3.3V / 5V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
April, 2014 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com