công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP16VCDTG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP16VCDTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V / 5 V ECL Differential Receiver/Driver
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP16VCDTG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100EP16VCDTG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100EP16VCDTG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP16VCDTG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP16VCDTG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP16VCDTG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP16VCDTG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP16VCDTG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP16VCDTG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP16VCDTG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
MC100EP16VC
www.onsemi.com
2
Figure 1. 8-Lead Pinout (Top View) and Logic
Diagram
1
2
3
45
6
7
8
QHG
VEE
VCC
D
QHG
EN
VBB/D
Q
VBB
D
LEN
Q
LATCH
OE
Table 1. PIN DESCRIPTION
Pin
Function
D*
ECL Data Input
Q
ECL Data Output
QHG, QHG
ECL High Gain Data Outputs
EN*
ECL Enable Input
VBB/D
Reference Voltage Output / ECL Data Input
VCC
Positive Supply
VEE
Negative Supply
EP
(DFN−8 only) Thermal exposed pad must be
connected to a sufficient thermal conduit. Elec-
trically connect to the most negative supply
(GND) or leave unconnected, floating open.
*Pins will default LOW when left open.
Table 2. ATTRIBUTES
Characteristics
Value
Internal Input Pulldown Resistor
75 kW
Internal Input Pullup Resistor
N/A
ESD Protection
Human Body Model
Machine Model
Charged Device Model
> 4 kV
> 200 V
> 2 kV
Moisture Sensitivity, Indefinite Time Out of Drypack (Note 1)
Pb-Free Pkg
SOIC−8NB
TSSOP−8
DFN−8
Level 1
Level 3
Level 1
Flammability Rating
Oxygen Index: 28 to 34
UL 94 V−0 @ 0.125 in
Transistor Count
167 Devices
Meets or exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
1. For additional information, see Application Note AND8003/D.


Số phần tương tự - MC100EP16VCDTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP16VCDTG ONSEMI-MC100EP16VCDTG Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with High Gain and Enable Output
December, 2006 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC100EP16VCDTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP16VT ONSEMI-MC100EP16VT_16 Datasheet
198Kb / 12P
   3.3 V / 5 V ECL Differential Receiver/Driver
August, 2016 ??Rev. 5
MC100EP16VB ONSEMI-MC100EP16VB_16 Datasheet
169Kb / 8P
   3.3 V / 5 V ECL Differential Receiver/Driver
August, 2016 ??Rev. 8
MC10LVEP16 ONSEMI-MC10LVEP16_16 Datasheet
196Kb / 12P
   2.5V / 3.3V ECL Differential Receiver/Driver
August, 2016 ??Rev. 12
MC100EP16VS ONSEMI-MC100EP16VS_16 Datasheet
184Kb / 11P
   3.3 V / 5 V ECL Differential Receiver/Driver with Variable Output Swing
August, 2016 ??Rev. 7
MC100EP16F ONSEMI-MC100EP16F_16 Datasheet
166Kb / 8P
   3.3 V / 5 V ECL Differential Receiver/Driver With Reduced Output Swing
August, 2016 ??Rev. 6
MC100LVEL17 ONSEMI-MC100LVEL17_16 Datasheet
152Kb / 7P
   3.3 V ECL Quad Differential Receiver
July, 2016 ??Rev. 9
logo
Texas Instruments
SN65EL16 TI1-SN65EL16 Datasheet
599Kb / 13P
[Old version datasheet]   5-V ECL Differential Receiver
logo
ON Semiconductor
MC10EP116 ONSEMI-MC10EP116_06 Datasheet
173Kb / 11P
   3.3 V / 5 V Hex Differential Line Receiver/Driver
December, 2006 ??Rev. 11
MC100EL17 ONSEMI-MC100EL17_16 Datasheet
146Kb / 5P
   5V ECL Quad Differential Receiver
July, 2016 ??Rev. 8
MC100EPT25 ONSEMI-MC100EPT25_16 Datasheet
166Kb / 8P
   -3.3V / -5V Differential ECL to 3.3V LVTTL Translator
August, 2016 ??Rev. 17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com