công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10LVEP11DR2G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10LVEP11DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10LVEP11DR2G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10LVEP11DR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
MC10LVEP11, MC100LVEP11
www.onsemi.com
3
Table 3. MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Condition 1
Condition 2
Rating
Unit
VCC
PECL Mode Power Supply
VEE = 0 V
6
V
VEE
NECL Mode Power Supply
VCC = 0 V
−6
V
VI
PECL Mode Input Voltage
NECL Mode Input Voltage
VEE = 0 V
VCC = 0 V
VI v VCC
VI w VEE
6
−6
V
Iout
Output Current
Continuous
Surge
50
100
mA
TA
Operating Temperature Range
−40 to +85
°C
Tstg
Storage Temperature Range
−65 to +150
°C
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
SOIC−8NB
190
130
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
Standard Board
SOIC−8NB
41 to 44
°C/W
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
TSSOP−8
185
140
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
Standard Board
TSSOP−8
41 to 44
°C/W
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
DFN−8
129
84
°C/W
Tsol
Wave Solder (Pb-Free)
<2 to 3 sec @ 260°C
265
°C
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
(Note 1)
DFN−8
35 to 40
°C/W
Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
1. JEDEC standard multilayer board − 2S2P (2 signal, 2 power)


Số phần tương tự - MC10LVEP11DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10LVEP11DR2G ONSEMI-MC10LVEP11DR2G Datasheet
166Kb / 12P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC10LVEP11DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11_16 Datasheet
191Kb / 12P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 11
MC100LVEL11 ONSEMI-MC100LVEL11_15 Datasheet
99Kb / 8P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
January, 2015 ??Rev. 13
MC100LVEL11 ONSEMI-MC100LVEL11_06 Datasheet
141Kb / 8P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
logo
Fairchild Semiconductor
100LVEL11 FAIRCHILD-100LVEL11 Datasheet
131Kb / 6P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10EL11 AZM-AZ10EL11 Datasheet
76Kb / 6P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
AZ10LVEL11 AZM-AZ10LVEL11 Datasheet
88Kb / 7P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
Fairchild Semiconductor
100EL11 FAIRCHILD-100EL11 Datasheet
130Kb / 5P
   5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL11 ETC-AZ10EL11 Datasheet
137Kb / 6P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVEL11 AZM-AZ100LVEL11_12 Datasheet
476Kb / 8P
   PECL/ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
Motorola, Inc
MC100ES6011 MOTOROLA-MC100ES6011 Datasheet
351Kb / 8P
   2.5V / 3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com