công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H640 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H640
Giải thích chi tiết về linh kiện  PECL to TTL Clock Driver
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H640 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC10H640_16 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H640_16 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H640_16 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H640_16 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H640_16 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H640_16 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10H640_16 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10H640_16 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC10H640
www.onsemi.com
6
5.8
6.2
5.4
0
25
50
75
85
Figure 5. tPD versus Load Typical at TA = 25°C
CLOAD (pF)
4.75 V
5 V
5.25 V
Figure 6. MC10H640 Clock Phase and
Reset Recovery Time After Reset Pulse
DT
RESET, R
Q0, Q1, Q2, Q3
Q0, Q1
Q4, Q5
Rtrec
Rtpw
Figure 7. Output Timing Diagram
AFTER POWER UP
OUTPUTS Q4 & Q5 WILL SYNC WITH POSITIVE EDGES OF Din & Q0 → Q3 & NEGATIVE EDGES OF Q0 & Q1
Din
Q0 → Q3
Q1 → Q2
Q4 & Q5
5.2
5.6
6.0


Số phần tương tự - MC10H640_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H640FN ONSEMI-MC10H640FN Datasheet
140Kb / 9P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H640FNG ONSEMI-MC10H640FNG Datasheet
140Kb / 9P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H640FNR2 ONSEMI-MC10H640FNR2 Datasheet
140Kb / 9P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H640FNR2G ONSEMI-MC10H640FNR2G Datasheet
140Kb / 9P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H640 ONSEMI-MC10H640_06 Datasheet
140Kb / 9P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC10H640_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H640 ONSEMI-MC10H640 Datasheet
133Kb / 8P
   PECL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 3
MC10H642 ONSEMI-MC10H642_06 Datasheet
172Kb / 10P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H644 ONSEMI-MC10H644_06 Datasheet
167Kb / 6P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
June, 2006 ??Rev. 6
MC10H640 ONSEMI-MC10H640_06 Datasheet
140Kb / 9P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H646 ONSEMI-MC10H646 Datasheet
122Kb / 6P
   PENTIUM MICROPROCESSOR PECL/TTL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 1
MC10H644 ONSEMI-MC10H644 Datasheet
101Kb / 5P
   68030/040 PECL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 3
MC10H642 ONSEMI-MC10H642 Datasheet
239Kb / 9P
   68030/040 PECL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 4
MC10ELT28 ONSEMI-MC10ELT28 Datasheet
94Kb / 3P
   TTL to Differential PECL/Differential PECL to TTL Translator
1996 REV 2
logo
Integrated Device Techn...
ICS558-01 IDT-ICS558-01 Datasheet
122Kb / 6P
   PECL/CMOS TO CMOS CLOCK DRIVER
logo
Renesas Technology Corp
ICS558-01 RENESAS-ICS558-01 Datasheet
322Kb / 7P
   PECL/CMOS TO CMOS CLOCK DRIVER
051310
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com