công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR12N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCR12N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Controlled Rectifiers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCR12N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MCR12N Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCR12N Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCR12N Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCR12N Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCR12N Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCR12N Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCR12N Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCR12N Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MCR12D, MCR12M, MCR12N
http://onsemi.com
3
+ Current
+ Voltage
VTM
IDRM at VDRM
IH
Symbol
Parameter
VDRM
Peak Repetitive Off State Forward Voltage
IDRM
Peak Forward Blocking Current
VRRM
Peak Repetitive Off State Reverse Voltage
IRRM
Peak Reverse Blocking Current
VTM
Peak On State Voltage
IH
Holding Current
Voltage Current Characteristic of SCR
Anode +
on state
Reverse Blocking Region
(off state)
Reverse Avalanche Region
Anode –
Forward Blocking Region
IRRM at VRRM
(off state)
90
°
180
°
Figure 1. Typical RMS Current Derating
Figure 2. On–State Power Dissipation
Figure 3. Typical On–State Characteristics
Figure 4. Typical Gate Trigger Current versus
Junction Temperature
8
0
IT(RMS), RMS ON–STATE CURRENT (AMPS)
125
120
IT(AV), AVERAGE ON–STATE CURRENT (AMPS)
38
0
8
4
2
0
3.0
0.5
VT, INSTANTANEOUS ON–STATE VOLTAGE (VOLTS)
100
10
1
0.1
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
–10
–40
20
2
0
2.5
115
105
12
3
1
2
6
10
20
1.0
2.0
20
50
80
125
dc
180
°
90
°
60
°
dc
30
°
MAXIMUM @ TJ = 25°C
MAXIMUM @ TJ = 125°C
5
1.5
45
110
4
100
90
95
67
12
14
67
12
910
11
30
°
12
910
11
16
18
535
65
95
–25
110
4
6
8
10
12
14
16
18


Số phần tương tự - MCR12N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Digitron Semiconductors
MCR12N DIGITRON-MCR12N Datasheet
217Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MCR12N KERSEMI-MCR12N Datasheet
405Kb / 5P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
ON Semiconductor
MCR12NG ONSEMI-MCR12NG Datasheet
105Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
November, 2012 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MCR12N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
C122A1 MOTOROLA-C122A1 Datasheet
65Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Power Innovations Ltd
TIC106 POINN-TIC106 Datasheet
165Kb / 8P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
TICP106 POINN-TICP106 Datasheet
95Kb / 6P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Transys Electronics
SC12 TRSYS-SC12 Datasheet
765Kb / 5P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
2N6504 ONSEMI-2N6504 Datasheet
50Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
April, 2001 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MCR102 MOTOROLA-MCR102 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR22 MOTOROLA-MCR22 Datasheet
101Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR25 MOTOROLA-MCR25 Datasheet
431Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR310 MOTOROLA-MCR310 Datasheet
86Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
NTE Electronics
NTE5550 NTE-NTE5550 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com