công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR12M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCR12M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Controlled Rectifiers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCR12M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MCR12M Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCR12M Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCR12M Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCR12M Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCR12M Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCR12M Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCR12M Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCR12M Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MCR12D, MCR12M, MCR12N
http://onsemi.com
5
PACKAGE DIMENSIONS
TO–220AB
CASE 221A–09
ISSUE Z
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL
BODY AND LEAD IRREGULARITIES ARE
ALLOWED.
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.570
0.620
14.48
15.75
B
0.380
0.405
9.66
10.28
C
0.160
0.190
4.07
4.82
D
0.025
0.035
0.64
0.88
F
0.142
0.147
3.61
3.73
G
0.095
0.105
2.42
2.66
H
0.110
0.155
2.80
3.93
J
0.018
0.025
0.46
0.64
K
0.500
0.562
12.70
14.27
L
0.045
0.060
1.15
1.52
N
0.190
0.210
4.83
5.33
Q
0.100
0.120
2.54
3.04
R
0.080
0.110
2.04
2.79
S
0.045
0.055
1.15
1.39
T
0.235
0.255
5.97
6.47
U
0.000
0.050
0.00
1.27
V
0.045
–––
1.15
–––
Z
–––
0.080
–––
2.04
Q
H
Z
L
V
G
N
A
K
12 3
4
D
SEATING
PLANE
–T–
C
S
T
U
R
J
STYLE 3:
PIN 1. CATHODE
2. ANODE
3. GATE
4. ANODE


Số phần tương tự - MCR12M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Digitron Semiconductors
MCR12M DIGITRON-MCR12M Datasheet
217Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MCR12M KERSEMI-MCR12M Datasheet
405Kb / 5P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
ON Semiconductor
MCR12MG ONSEMI-MCR12MG Datasheet
105Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
November, 2012 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MCR12M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
C122A1 MOTOROLA-C122A1 Datasheet
65Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Power Innovations Ltd
TIC106 POINN-TIC106 Datasheet
165Kb / 8P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
TICP106 POINN-TICP106 Datasheet
95Kb / 6P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Transys Electronics
SC12 TRSYS-SC12 Datasheet
765Kb / 5P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
2N6504 ONSEMI-2N6504 Datasheet
50Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
April, 2001 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MCR102 MOTOROLA-MCR102 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR22 MOTOROLA-MCR22 Datasheet
101Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR25 MOTOROLA-MCR25 Datasheet
431Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR310 MOTOROLA-MCR310 Datasheet
86Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
NTE Electronics
NTE5550 NTE-NTE5550 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com