công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H160FN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H160FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit Parity Generator-Checker
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H160FN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC10H160FN Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H160FN Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H160FN Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H160FN Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2000
May, 2000 – Rev. 7
1
Publication Order Number:
MC10H160/D
MC10H160
12-Bit Parity
Generator-Checker
The MC10H160 is a 12–bit parity generator–checker. The output
goes high when an odd number of inputs are high providing the odd
parity function. Unconnected inputs are pulled to a logic low allowing
parity detection and generation for less than 12 bits. The MC10H160
is a functional pin duplication of the standard 10K family part with
100% improvement in propagation delay and no increase in
power–supply current.
Propagation Delay, 2.5 ns Typical
Power Dissipation, 320 mW Typical
Improved Noise Margin 150 mV
(Over Operating Voltage and Temperature Range)
Voltage Compensated
MECL 10K–Compatible
LOGIC DIAGRAM
DIP
PIN ASSIGNMENT
VCC1
OUT
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
VEE
VCC2
IN12
IN11
IN10
IN9
IN8
IN7
IN6
16
15
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
15
14
13
12
11
10
9
7
6
5
4
3
2
VCC1 = PIN 1
VCC2 = PIN 16
VEE = PIN 8
TRUTH TABLE
INPUT
Sum of
High Level
Inputs
OUTPUT
Pin 2
Even
Odd
Low
High
Pin assignment is for Dual–in–Line Package.
For PLCC pin assignment, see the Pin Conversion Tables on page 18
of the ON Semiconductor MECL Data Book (DL122/D).
http://onsemi.com
Device
Package
Shipping
ORDERING INFORMATION
MC10H160L
CDIP–16
25 Units/Rail
MC10H160P
PDIP–16
25 Units/Rail
MC10H160FN
PLCC–20
46 Units/Rail
MARKING
DIAGRAMS
1
16
A
= Assembly Location
WL = Wafer Lot
YY = Year
WW = Work Week
CDIP–16
L SUFFIX
CASE 620A
MC10H160L
AWLYYWW
PDIP–16
P SUFFIX
CASE 648
PLCC–20
FN SUFFIX
CASE 775
10H160
AWLYYWW
1
1
16
MC10H160P
AWLYYWW


Số phần tương tự - MC10H160FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H160FN ONSEMI-MC10H160FN Datasheet
152Kb / 6P
   12?묪it Parity Generator?묬hecker
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H160FNG ONSEMI-MC10H160FNG Datasheet
152Kb / 6P
   12?묪it Parity Generator?묬hecker
February, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC10H160FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY10E160 MICREL-SY10E160 Datasheet
60Kb / 4P
   12-BIT PARITY GENERATOR/CHECKER
logo
Motorola, Inc
MC10160 MOTOROLA-MC10160 Datasheet
84Kb / 4P
   12-Bit parity Generator-Checker
logo
Micrel Semiconductor
SY10E160 MICREL-SY10E160_06 Datasheet
62Kb / 5P
   12-BIT PARITY GENERATOR/CHECKER
logo
ON Semiconductor
MC10E160 ONSEMI-MC10E160 Datasheet
106Kb / 4P
   12-BIT PARITY GENERATOR/CHECKER
1996 REV 2
MC10E160 ONSEMI-MC10E160_06 Datasheet
191Kb / 8P
   5V ECL 12-Bit Parity Generator/Checker
June, 2006 ??Rev. 6
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC280P TOSHIBA-TC74AC280P Datasheet
265Kb / 7P
   9 - BIT PARITY GENERATOR CHECKER
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC280 RENESAS-HD74AC280 Datasheet
214Kb / 8P
   9-bit Parity Generator/Checker
logo
Texas Instruments
74AC11280 TI1-74AC11280 Datasheet
99Kb / 5P
[Old version datasheet]   9-BIT PARITY GENERATOR/CHECKER
logo
Fairchild Semiconductor
74F280SCX FAIRCHILD-74F280SCX Datasheet
77Kb / 6P
   9-Bit Parity Generator/Checker
logo
National Semiconductor ...
54AC280 NSC-54AC280 Datasheet
183Kb / 6P
   9-Bit Parity Generator/Checker
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com