công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP35DG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP35DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  ECL JK Flip?륡lop
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP35DG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100EP35DG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100EP35DG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP35DG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP35DG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP35DG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP35DG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP35DG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP35DG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP35DG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
MC10EP35, MC100EP35
www.onsemi.com
2
1
2
3
45
6
7
8
Q
VEE
VCC
Figure 1. 8-Lead Pinout (Top View) and Logic Diagram
K
Q
CLK
RESET
J
J
K
R
Flip Flop
Table 1. PIN DESCRIPTION
PIN
CLK*
J*, K*
ECL Signal Inputs
FUNCTION
ECL Clock Inputs
RESET*
ECL Asynchronous Reset
Q, Q
ECL Data Outputs
Table 2. TRUTH TABLE
J
L-
L-
H-
H-
X
K
L-
H
L
H
X
RESET
L
L
L
L
H
CLK
Z
Z
Z
Z
X
Qn+1
Qn
L
H
Qn
L
Z = LOW to HIGH Transition
VCC
Positive Supply
VEE
Negative Supply
* Pins will default LOW when left open.
EP
(DFN−8 only) Thermal exposed pad must
be connected to a sufficient thermal con-
duit. Electrically connect to the most nega-
tive supply (GND) or leave unconnected,
floating open.
Table 3. ATTRIBUTES
Characteristics
Value
Internal Input Pulldown Resistor
75 kW
Internal Input Pullup Resistor
N/A
ESD Protection
Human Body Model
Machine Model
Charged Device Model
> 4 kV
> 200 V
> 2 kV
Moisture Sensitivity, Indefinite Time Out of Drypack (Note 1)
Pb-Free Pkg
SOIC−8NB
TSSOP−8
DFN−8
Level 1
Level 3
Level 1
Flammability Rating
Oxygen Index: 28 to 34
UL−94 V−0 @ 0.125 in
Transistor Count
77 Devices
Meets or exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
1. For additional information, see Application Note AND8003/D.


Số phần tương tự - MC100EP35DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP35DG ONSEMI-MC100EP35DG Datasheet
157Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL JK Flip?묯lop
December, 2006 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC100EP35DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EL35 ONSEMI-MC10EL35_16 Datasheet
157Kb / 7P
   5 V ECL JK Flip?륡lop
July, 2016 ??Rev. 8
MC10EL35 ONSEMI-MC10EL35_06 Datasheet
144Kb / 8P
   5V ECL JK Flip-Flop
December, 2006 ??Rev. 6
MC10EP35 ONSEMI-MC10EP35_06 Datasheet
157Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL JK Flip?묯lop
December, 2006 ??Rev. 5
MC10E431 ONSEMI-MC10E431_16 Datasheet
168Kb / 9P
   5V ECL 3?륛it Differential Flip?륡lop
July, 2016 ??Rev. 11
MC100LVEL51 ONSEMI-MC100LVEL51_16 Datasheet
172Kb / 9P
   3.3V ECL Differential Clock D Flip?륡lop
July, 2016 ??Rev. 7
MC10E131 ONSEMI-MC10E131_16 Datasheet
161Kb / 8P
   5V ECL 4?륛it D Flip?륡lop
July, 2016 ??Rev. 12
MC10EL51 ONSEMI-MC10EL51_16 Datasheet
168Kb / 7P
   5V ECL Differential Clock D Flip?륡lop
July, 2016 ??Rev. 8
MC10EP52 ONSEMI-MC10EP52_16 Datasheet
189Kb / 11P
   ECL Differential Data and Clock D Flip?륡lop
August, 2016 ??Rev. 8
MC10EP31 ONSEMI-MC10EP31_16 Datasheet
182Kb / 11P
   ECL D Flip?륡lop with Set and Reset
August, 2016 ??Rev. 11
MC100LVEL31 ONSEMI-MC100LVEL31_16 Datasheet
152Kb / 6P
   3.3 V ECL D Flip?륡lop with Set and Reset
July, 2016 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com