công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H104 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H104
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2?륤nput AND Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H104 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC10H104 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H104 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H104 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H104 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H104 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
MC10H104
www.onsemi.com
4
PACKAGE DIMENSIONS
20 LEAD PLLC
CASE 775−02
ISSUE F
−M−
−N−
−L−
Y BRK
W
V
D
D
S
L-M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L-M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L-M
S
0.010 (0.250)
N S
T
X
G1
B
U
Z
VIEW D−D
20
1
S
L-M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L-M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L-M
S
0.010 (0.250)
N S
T
C
G
VIEW S
E
J
R
Z
A
0.004 (0.100)
−T− SEATING
PLANE
S
L-M
M
0.007 (0.180)
N S
T
S
L-M
M
0.007 (0.180)
N S
T
H
VIEW S
K
K1
F
G1
NOTES:
1. DIMENSIONS AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M,
1982.
2. DIMENSIONS IN INCHES.
3. DATUMS −L−, −M−, AND −N− DETERMINED WHERE TOP
OF LEAD SHOULDER EXITS PLASTIC BODY AT MOLD
PARTING LINE.
4. DIMENSION G1, TRUE POSITION TO BE MEASURED AT
DATUM −T−, SEATING PLANE.
5. DIMENSIONS R AND U DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
ALLOWABLE MOLD FLASH IS 0.010 (0.250) PER SIDE.
6. DIMENSIONS IN THE PACKAGE TOP MAY BE SMALLER
THAN THE PACKAGE BOTTOM BY UP TO 0.012 (0.300).
DIMENSIONS R AND U ARE DETERMINED AT THE
OUTERMOST EXTREMES OF THE PLASTIC BODY
EXCLUSIVE OF MOLD FLASH, TIE BAR BURRS, GATE
BURRS AND INTERLEAD FLASH, BUT INCLUDING ANY
MISMATCH BETWEEN THE TOP AND BOTTOM OF THE
PLASTIC BODY.
7. DIMENSION H DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION OR INTRUSION. THE DAMBAR
PROTRUSION(S) SHALL NOT CAUSE THE H DIMENSION
TO BE GREATER THAN 0.037 (0.940). THE DAMBAR
INTRUSION(S) SHALL NOT CAUSE THE H DIMENSION TO
BE SMALLER THAN 0.025 (0.635).
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.385
0.395
9.78
10.03
B
0.385
0.395
9.78
10.03
C
0.165
0.180
4.20
4.57
E
0.090
0.110
2.29
2.79
F
0.013
0.021
0.33
0.53
G
0.050 BSC
1.27 BSC
H
0.026
0.032
0.66
0.81
J
0.020
−−−
0.51
−−−
K
0.025
−−−
0.64
−−−
R
0.350
0.356
8.89
9.04
U
0.350
0.356
8.89
9.04
V
0.042
0.048
1.07
1.21
W
0.042
0.048
1.07
1.21
X
0.042
0.056
1.07
1.42
Y
−−−
0.020
−−−
0.50
Z
2
10
2
10
G1
0.310
0.330
7.88
8.38
K1
0.040
−−−
1.02
−−−
____


Số phần tương tự - MC10H104

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H104 ONSEMI-MC10H104 Datasheet
94Kb / 3P
   Quad 2-Input AND Gate
REV 6
MC10H104 ONSEMI-MC10H104 Datasheet
150Kb / 6P
   Quad 2?묲nput AND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H104FN ONSEMI-MC10H104FN Datasheet
150Kb / 6P
   Quad 2?묲nput AND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H104FNG ONSEMI-MC10H104FNG Datasheet
150Kb / 6P
   Quad 2?묲nput AND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H104FNR2 ONSEMI-MC10H104FNR2 Datasheet
150Kb / 6P
   Quad 2?묲nput AND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC10H104

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H102 ONSEMI-MC10H102_16 Datasheet
138Kb / 4P
   Quad 2?륤nput NOR Gate
August, 2016 ??Rev. 8
MC10E104 ONSEMI-MC10E104_16 Datasheet
154Kb / 7P
   5 V ECL Quint 2?륤nput AND/NAND Gate
July, 2016 ??Rev. 8
MC10H105 ONSEMI-MC10H105_16 Datasheet
135Kb / 5P
   Triple 2?????륤nput OR/NOR Gate
August, 2016 ??Rev. 8
MC10E101 ONSEMI-MC10E101_16 Datasheet
153Kb / 7P
   5V ECL Quad 4?륤nput OR/NOR Gate
July, 2016 ??Rev. 9
MC10EP05 ONSEMI-MC10EP05_16 Datasheet
190Kb / 11P
   ECL 2?륤nput Differential AND/NAND
July, 2016 ??Rev. 10
MC10H107 ONSEMI-MC10H107_16 Datasheet
136Kb / 5P
   Triple 2?륤nput Exclusive OR/Exclusive NOR Gate
August, 2016 ??Rev. 8
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC08F TOSHIBA-TC74VHC08F Datasheet
204Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74F08 FAIRCHILD-74F08_00 Datasheet
64Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC08 INTEGRAL-IN74HC08 Datasheet
74Kb / 4P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS09 MOTOROLA-SN54LS09 Datasheet
44Kb / 2P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com