công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EPT20DTR2G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EPT20DTR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EPT20DTR2G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC100EPT20DTR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100EPT20DTR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EPT20DTR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EPT20DTR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EPT20DTR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EPT20DTR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EPT20DTR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EPT20DTR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EPT20DTR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
MC10EPT20, MC100EPT20
www.onsemi.com
3
Table 3. MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Condition 1
Condition 2
Rating
Unit
VCC
Power Supply
GND = 0 V
6
V
VI
Input Voltage
GND = 0 V
VI ≤ VCC
6
V
Iout
Output Current
Continuous
Surge
50
100
mA
TA
Operating Temperature Range
−40 to +85
°C
Tstg
Storage Temperature Range
−65 to +150
°C
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
SOIC−8NB
190
130
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
Standard Board
SOIC−8NB
41 to 44
°C/W
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
TSSOP−8
185
140
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
Standard Board
TSSOP−8
41 to 44
°C/W
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
DFN−8
129
84
°C/W
Tsol
Wave Solder (Pb-Free)
<2 to 3 sec @ 260°C
265
°C
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
(Note 1)
DFN−8
35 to 40
°C/W
Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
1. JEDEC standard multilayer board − 2S2P (2 signal, 2 power)


Số phần tương tự - MC100EPT20DTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EPT20DTR2G ONSEMI-MC100EPT20DTR2G Datasheet
140Kb / 10P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
December, 2006 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC100EPT20DTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY89322V MICREL-SY89322V Datasheet
44Kb / 5P
   LVTTL/LVCMOS-to-DIFFERENTIAL LVPECL TRANSLATOR
logo
ON Semiconductor
MC10EPT20 ONSEMI-MC10EPT20 Datasheet
64Kb / 4P
   LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
Sep, 1999 ??Rev. 1.0
MC100EPT22 ONSEMI-MC100EPT22 Datasheet
65Kb / 4P
   Dual LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
Sep, 1999 ??Rev. 2.0
MC100LVELT20 ONSEMI-MC100LVELT20 Datasheet
49Kb / 6P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
September, 2004 ??Rev. P1
MC100LVELT20 ONSEMI-MC100LVELT20_06 Datasheet
106Kb / 7P
   3.3VLVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
November, 2006 ??Rev. P3
MC100EPT20 ONSEMI-MC100EPT20 Datasheet
65Kb / 8P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
September, 2004 ??Rev. 7
MC10EPT20 ONSEMI-MC10EPT20_06 Datasheet
140Kb / 10P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
December, 2006 ??Rev. 9
logo
List of Unclassifed Man...
T73LVP20 ETC1-T73LVP20 Datasheet
418Kb / 5P
   3.3V LVTTL/LVCMOS-to-Differential LVPECL Translator
logo
ON Semiconductor
MC100LVELT22 ONSEMI-MC100LVELT22 Datasheet
57Kb / 3P
   Dual LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
1996 REV 0
logo
Potato Semiconductor Co...
PO100HSTL179A POTATO-PO100HSTL179A Datasheet
692Kb / 8P
   Differential LVDS/LVPECL/HSTL to LVTTL Translator LVTTL/LVCMOS to Differential HSTL Translator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com