công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP446MNG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP446MNG
Giải thích chi tiết về linh kiện  8?륛it CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP446MNG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100EP446MNG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP446MNG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP446MNG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100EP446MNG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC100EP446MNG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC100EP446MNG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC100EP446MNG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC100EP446MNG Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC100EP446MNG Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
MC10EP446, MC100EP446
http://onsemi.com
11
CLK
SYNC
SYNC
ts
CLK
tS
CLK
th
CKEN
Figure 4. Setup and Hold Time for Data
th
ts
Data
Setup Time
+ 0 −
CLK
Figure 5. Setup Time for SYNC
Figure 6. Setup and Hold Time for CKEN
Data
Valid


Số phần tương tự - MC100EP446MNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP446MNG ONSEMI-MC100EP446MNG Datasheet
269Kb / 20P
   3.3 V/5 V 8-Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
February, 2007 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC100EP446MNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446 Datasheet
173Kb / 20P
   3.3V/5V 8짯Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2004 ??Rev. 5
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446_07 Datasheet
269Kb / 20P
   3.3 V/5 V 8-Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
February, 2007 ??Rev. 9
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_14 Datasheet
151Kb / 19P
   ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
June, 2014 ??Rev. 16
MC100EP445 ONSEMI-MC100EP445 Datasheet
115Kb / 16P
   3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
November, 2002 - Rev. 7
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_06 Datasheet
151Kb / 18P
   3.3V/5V ECL 8?묪it Serial/Parallel Converter
July, 2006 ??Rev. 11
MC10E137 ONSEMI-MC10E137_16 Datasheet
171Kb / 9P
   5V ECL 8?륛it Ripple Counter
July, 2016 ??Rev. 9
MC10E141 ONSEMI-MC10E141_16 Datasheet
159Kb / 8P
   5V ECL 8?륛it Shift Register
July, 2016 ??Rev. 8
MC10E445 ONSEMI-MC10E445_06 Datasheet
156Kb / 13P
   5V ECL 4-Bit Serial/Parallel Converter
November, 2006 ??Rev. 12
MC10E446 ONSEMI-MC10E446_06 Datasheet
147Kb / 12P
   5V ECL 4-Bit Parallel/Serial Converter
November, 2006 ??Rev. 8
logo
Allegro MicroSystems
PG001M ALLEGRO-PG001M Datasheet
179Kb / 12P
   PARALLEL-TO-SERIAL DATA CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com