công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EP89DTR2G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EP89DTR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  ECL Coaxial Cable Driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP89DTR2G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EP89DTR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EP89DTR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EP89DTR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP89DTR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP89DTR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP89DTR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP89DTR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP89DTR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EP89DTR2G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
MC10EP89
http://onsemi.com
7
150
W
150
W
VEE
0.1
mF
75
W
75
W
75
WWCOAX
0.1
mF
75
W
75
W
75
W COAX
EP89
DC BLOCKING CAPACITORS
Figure 3. Cable Driver Termination Configuration
Figure 4. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D - Termination of ECL Logic Devices.)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50
W
50
W
VTT
VTT = VCC - 3.0 V


Số phần tương tự - MC10EP89DTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP89DTR2G ONSEMI-MC10EP89DTR2G Datasheet
169Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Coaxial Cable Driver
January, 2006 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC10EP89DTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10EL89 AZM-AZ10EL89_12 Datasheet
437Kb / 6P
   PECL/ECL Coaxial Cable Driver
logo
ON Semiconductor
MC10EL89 ONSEMI-MC10EL89_06 Datasheet
136Kb / 8P
   5V ECL Coaxial Cable Driver
December, 2006 ??Rev. 7
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL89 ETC1-AZ10EL89 Datasheet
134Kb / 4P
   ECL/PECL Coaxial Cable Driver
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10EL89 AZM-AZ10EL89 Datasheet
115Kb / 4P
   ECL/PECL Coaxial Cable Driver
logo
ON Semiconductor
MC10EL89 ONSEMI-MC10EL89_16 Datasheet
146Kb / 6P
   5V ECL Coaxial Cable Driver
July, 2016 ??Rev. 10
MC10EP89 ONSEMI-MC10EP89_06 Datasheet
169Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Coaxial Cable Driver
January, 2006 ??Rev. 6
MC10EL89 ONSEMI-MC10EL89 Datasheet
86Kb / 3P
   Coaxial Cable Driver
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL89 MICREL-SY10EL89 Datasheet
54Kb / 4P
   COAXIAL CABLE DRIVER
SY10EL89 MICREL-SY10EL89_03 Datasheet
60Kb / 4P
   COAXIAL CABLE DRIVER
logo
ON Semiconductor
MC10EP89 ONSEMI-MC10EP89 Datasheet
97Kb / 8P
   Coaxial Cable Driver
December, 1999 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com