công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP90DTG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP90DTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple ECL Input to LVPECL/PECL Output Translator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP90DTG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

  MC100EP90DTG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100EP90DTG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP90DTG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP90DTG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP90DTG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP90DTG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP90DTG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP90DTG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP90DTG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
MC10EP90, MC100EP90
http://onsemi.com
8
PACKAGE DIMENSIONS
TSSOP−20
CASE 948E−02
ISSUE C
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
6.60
0.260
MILLIMETERS
B
4.30
4.50
0.169
0.177
C
1.20
0.047
D
0.05
0.15
0.002
0.006
F
0.50
0.75
0.020
0.030
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.27
0.37
0.011
0.015
J
0.09
0.20
0.004
0.008
J1
0.09
0.16
0.004
0.006
K
0.19
0.30
0.007
0.012
K1
0.19
0.25
0.007
0.010
L
6.40 BSC
0.252 BSC
M
0
8
0
8
_
___
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD
FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
MOLD FLASH OR GATE BURRS SHALL NOT
EXCEED 0.15 (0.006) PER SIDE.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION.
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION
SHALL NOT EXCEED 0.25 (0.010) PER SIDE.
5. DIMENSION K DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08
(0.003) TOTAL IN EXCESS OF THE K
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
6. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
7. DIMENSION A AND B ARE TO BE
DETERMINED AT DATUM PLANE −W−.
110
11
20
PIN 1
IDENT
A
B
−T−
0.100 (0.004)
C
D
G
H
SECTION N−N
K
K1
JJ1
N
N
M
F
−W−
SEATING
PLANE
−V−
−U−
S
U
M
0.10 (0.004)
V S
T
20X
REF
K
L
L/2
2X
S
U
0.15 (0.006) T
DETAIL E
0.25 (0.010)
DETAIL E
6.40
0.252
---
---
S
U
0.15 (0.006) T
7.06
16X
0.36
16X
1.26
0.65
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT*
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - MC100EP90DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP90DTG ONSEMI-MC100EP90DTG Datasheet
136Kb / 9P
   ??.3V / ??V Triple ECL Input to LVPECL/PECL Output Translator
November, 2006 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC100EP90DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP90 ONSEMI-MC10EP90 Datasheet
68Kb / 8P
   -3.3V / -5V Triple ECL Input to LVPECL/PECL Output Translator
June, 2004 ??Rev. 4
MC10EP90 ONSEMI-MC10EP90_06 Datasheet
136Kb / 9P
   ??.3V / ??V Triple ECL Input to LVPECL/PECL Output Translator
November, 2006 ??Rev. 6
MC100LVEL92 ONSEMI-MC100LVEL92_06 Datasheet
112Kb / 6P
   5V Triple PECL Input to LVPECL Output Translator
November, 2006 ??Rev. 11
MC100EL90 ONSEMI-MC100EL90_06 Datasheet
111Kb / 5P
   ??.3V / ??V Triple ECL Input to PECL Output Translator
November, 2006 ??Rev. 3
MC100LVEL92 ONSEMI-MC100LVEL92_16 Datasheet
147Kb / 5P
   5V Triple PECL Input to LVPECL Output Translator
July, 2016 ??Rev. 13
MC100LVEL90 ONSEMI-MC100LVEL90_06 Datasheet
112Kb / 6P
   ??.3V / ??V Triple ECL Input to LVPECL Output Translator
November, 2006 ??Rev. 11
MC100LVEL90 ONSEMI-MC100LVEL90 Datasheet
114Kb / 4P
   Triple ECL to PECL Translator
1996 REV 1
MC100LVEL91 ONSEMI-MC100LVEL91 Datasheet
80Kb / 4P
   Triple PECL to ECL Translator?
1997 REV 1
logo
Micrel Semiconductor
SY100EL91 MICREL-SY100EL91_06 Datasheet
57Kb / 5P
   TRIPLE PECL-TO-ECL TRANSLATOR
logo
ON Semiconductor
MC100EL90 ONSEMI-MC100EL90 Datasheet
147Kb / 6P
   -3.3 V / -5V Triple ECL Input to PECL Output Translator
July, 2016 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com