công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EP58DTG bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EP58DTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  ECL 2:1 Multiplexer
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP58DTG bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC10EP58DTG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10EP58DTG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10EP58DTG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EP58DTG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EP58DTG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP58DTG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP58DTG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP58DTG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP58DTG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2016
August, 2016 − Rev. 8
1
Publication Order Number:
MC10EP58/D
MC10EP58, MC100EP58
3.3 V / 5 V ECL 2:1
Multiplexer
Description
The MC10/100EP58 is a 2:1 multiplexer. The device is pin and
functionally equivalent to the EL58 and LVEL58 devices.
The 100 Series contains temperature compensation.
Features
310 ps Typical Propagation Delay
Maximum Frequency > 3 GHz Typical
PECL Mode Operating Range:
VCC = 3.0 V to 5.5 V with VEE = 0 V
NECL Mode Operating Range:
VCC = 0 V with VEE = −3.0 V to −5.5 V
Open Input Default State
Q Output Will Default LOW with Inputs Open or at VEE
These Devices are Pb-Free, Halogen Free and are RoHS Compliant
A
= Assembly Location
L
= Wafer Lot
Y
= Year
W
= Work Week
G
= Pb-Free Package
H
= MC10
K
= MC100
5U = MC10
3P
= MC100
M
= Date Code
SOIC−8NB
D SUFFIX
CASE
751−07
MARKING DIAGRAMS*
TSSOP−8
DT SUFFIX
CASE
948R−02
ALYWG
G
HP58
ALYWG
G
KP58
1
8
1
8
1
8
www.onsemi.com
1
8
HEP58
ALYW
G
1
8
KEP58
ALYW
G
1
8
(Note: Microdot may be in either location)
*For additional marking information, refer to
Application Note AND8002/D.
See detailed ordering and shipping information on page 8 of
this data sheet.
ORDERING INFORMATION


Số phần tương tự - MC10EP58DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP58DTG ONSEMI-MC10EP58DTG Datasheet
157Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC10EP58DTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL58 ONSEMI-MC100LVEL58_06 Datasheet
127Kb / 7P
   3.3V ECL 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 5
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVEL58 AZM-AZ100LVEL58_12 Datasheet
464Kb / 8P
   PECL/ECL 2:1 Multiplexer
AZ10EL58 AZM-AZ10EL58 Datasheet
73Kb / 6P
   ECL/PECL 2:1 Multiplexer
AZ100LVEL58 AZM-AZ100LVEL58 Datasheet
74Kb / 6P
   ECL/PECL 2:1 Multiplexer
logo
ON Semiconductor
MC10EP58 ONSEMI-MC10EP58_06 Datasheet
157Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 6
MC100EP58 ONSEMI-MC100EP58 Datasheet
69Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL 2:1 Multiplexer
June, 2001 ??Rev. 4
MC100LVEL58 ONSEMI-MC100LVEL58_16 Datasheet
150Kb / 6P
   3.3V ECL 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 7
MC10EL58 ONSEMI-MC10EL58_16 Datasheet
153Kb / 8P
   5.0V ECL 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 9
MC100LVEL59 ONSEMI-MC100LVEL59_06 Datasheet
109Kb / 6P
   3.3V ECL Triple 2:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 4
MC10EP56 ONSEMI-MC10EP56_14 Datasheet
127Kb / 11P
   ECL Dual Differential 2:1 Multiplexer
April, 2014 ??Rev. 17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com