công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EL32 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EL32
Giải thích chi tiết về linh kiện  Divider
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EL32 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC10EL32 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10EL32 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10EL32 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EL32 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EL32 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EL32 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EL32 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EL32 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC10EL32, MC100EL32
www.onsemi.com
6
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC10EL32DG
SOIC−8NB
(Pb-Free)
98 Units / Rail
MC10EL32DR2G
SOIC−8NB
(Pb-Free)
2500 / Tape & Reel
MC10EL32DTG
TSSOP−8
(Pb-Free)
100 Units / Rail
MC10EL32DTR2G
TSSOP−8
(Pb-Free)
2500 / Tape & Reel
MC100EL32DG
SOIC−8NB
(Pb-Free)
98 Units / Rail
MC100EL32DR2G
SOIC−8NB
(Pb-Free)
2500 / Tape & Reel
MC100EL32DTG
TSSOP−8
(Pb-Free)
100 Units / Rail
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
Resource Reference of Application Notes
AN1405/D
− ECL Clock Distribution Techniques
AN1406/D
− Designing with PECL (ECL at +5.0 V)
AN1503/D
− ECLinPSt I/O SPiCE Modeling Kit
AN1504/D
− Metastability and the ECLinPS Family
AN1568/D
− Interfacing Between LVDS and ECL
AN1672/D
− The ECL Translator Guide
AND8001/D − Odd Number Counters Design
AND8002/D − Marking and Date Codes
AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices
AND8066/D − Interfacing with ECLinPS
AND8090/D − AC Characteristics of ECL Devices


Số phần tương tự - MC10EL32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EL32 ONSEMI-MC10EL32 Datasheet
76Kb / 3P
   첨2 Divider
1996 REV 3
MC10EL32 ONSEMI-MC10EL32 Datasheet
155Kb / 9P
   5V ECL 첨2 Divider
December, 2006 ??Rev. 6
MC10EL32D ONSEMI-MC10EL32D Datasheet
155Kb / 9P
   5V ECL 첨2 Divider
December, 2006 ??Rev. 6
MC10EL32D ONSEMI-MC10EL32D Datasheet
202Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
MC10EL32D ONSEMI-MC10EL32D Datasheet
152Kb / 9P
   5V ECL 첨2 Divider
December, 2008 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC10EL32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP33 ONSEMI-MC10EP33_16 Datasheet
192Kb / 11P
   Divider
August, 2016 ??Rev. 11
MC10EL33 ONSEMI-MC10EL33_16 Datasheet
171Kb / 8P
   Divider
July, 2016 ??Rev. 11
MC10EP32 ONSEMI-MC10EP32_16 Datasheet
197Kb / 11P
   Divider
July, 2016 ??Rev. 12
logo
Texas Instruments
4214BP TI1-4214BP Datasheet
430Kb / 6P
[Old version datasheet]   MULTIPLER - DIVIDER
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAPDCT0028 MA-COM-MAPDCT0028_15 Datasheet
139Kb / 3P
   Power divider
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK4017B KODENSHI-KK4017B Datasheet
346Kb / 7P
   Counter/Divider
logo
Integrated Device Techn...
ICS542MILF IDT-ICS542MILF Datasheet
171Kb / 6P
   CLOCK DIVIDER
ICS542MLFT IDT-ICS542MLFT Datasheet
171Kb / 6P
   CLOCK DIVIDER
logo
American Accurate Compo...
JXWBGF-H-2-0.4-400 AAC-JXWBGF-H-2-0.4-400 Datasheet
88Kb / 1P
   Power Divider
JXWBGF-C-6-1-200 AAC-JXWBGF-C-6-1-200 Datasheet
83Kb / 1P
   Power Divider
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com