công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EL01DG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EL01DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V ECL 4?륤nput OR/NOR
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EL01DG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC10EL01DG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10EL01DG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10EL01DG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EL01DG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EL01DG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EL01DG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EL01DG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
MC10EL01, MC100EL01
www.onsemi.com
2
PIN
FUNCTION
D0−D3
ECL Data Inputs
Q, Q
ECL Data Outputs
VCC
Positive Supply
VEE
Negative Supply
Table 1. PIN DESCRIPTION
Table 2. MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Condition 1
Condition 2
Rating
Unit
VCC
PECL Mode Power Supply
VEE = 0 V
8
V
VEE
NECL Mode Power Supply
VCC = 0 V
−8
V
VI
PECL Mode Input Voltage
NECL Mode Input Voltage
VEE = 0 V
VCC = 0 V
VI ≤ VCC
VI ≥ VEE
6
−6
V
Iout
Output Current
Continuous
Surge
50
100
mA
TA
Operating Temperature Range
−40 to +85
°C
Tstg
Storage Temperature Range
−65 to +150
°C
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
SOIC−8
190
130
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
Standard Board
SOIC−8
41 to 44
°C/W
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
TSSOP−8
185
140
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
Standard Board
TSSOP−8
41 to 44 ± 5%
°C/W
Tsol
Wave Solder (Pb-Free)
<2 to 3 sec @ 260°C
265
°C
Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.


Số phần tương tự - MC10EL01DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EL01DG ONSEMI-MC10EL01DG Datasheet
144Kb / 9P
   5V ECL 4-Input OR/NOR
December, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com