công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10E404 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10E404
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V ECL Quad Differential AND/NAND
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10E404 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC10E404_16 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E404_16 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E404_16 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E404_16 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10E404_16 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10E404_16 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10E404_16 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
MC10E404, MC100E404
www.onsemi.com
2
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
567
89
10
11
26
27
28
2
3
4
D3aD3a D3bD3b VCCO Q3
Q3
Q2
Q2
VCC
Q1
Q1
Q0
Q0
D1a D1aD0b
D2b
D2b
D2a
VEE
D2a
D1b
D1b
D0bD0a D0aVCCO
1
Pinout: 28-Lead PLCC
(Top View)
* All VCC and VCCO pins are tied together on the die.
Figure 1. 28-Lead Pinout Assignment
D0a
D0a
D0b
D0b
D1a
D1a
D1b
D1b
D2a
D2a
D2b
D2b
D3a
D3a
D3b
D3b
Q0
Q0
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Figure 2. Logic Diagram
Warning: All VCC, VCCO, and VEE pins must be externally
connected to Power Supply to guarantee proper operation.
Table 1. PIN DESCRIPTION
PIN
FUNCTION
D[0:4], D[0:4]
ECL Differential Data Inputs
Q[0:4], Q[0:4]
ECL Differential Data Outputs
VCC, VCCO
Positive Supply
VEE
Negative Supply
Table 2. One-Column Numbered Table
Da
Db
Q
Da
Db
Q
L
L
L
L
L
L
L
HL
L
HH
H
LL
H
LH
H
H
H
H
H
H


Số phần tương tự - MC10E404_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E404FN ONSEMI-MC10E404FN Datasheet
108Kb / 4P
   QUAD DIFFERENTIAL AND/NAND
1996 REV 2
MC10E404FN ONSEMI-MC10E404FN Datasheet
128Kb / 8P
   5 V ECL Quad Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E404FNG ONSEMI-MC10E404FNG Datasheet
128Kb / 8P
   5 V ECL Quad Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E404FNR2 ONSEMI-MC10E404FNR2 Datasheet
108Kb / 4P
   QUAD DIFFERENTIAL AND/NAND
1996 REV 2
MC10E404FNR2 ONSEMI-MC10E404FNR2 Datasheet
128Kb / 8P
   5 V ECL Quad Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC10E404_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP105 ONSEMI-MC10EP105_06 Datasheet
160Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Quad 2?묲nput Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 11
MC100EP105 ONSEMI-MC100EP105 Datasheet
81Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL Quad 2-Input Differential AND/NAND
September, 2002 ??Rev. 8
MC10EL05 ONSEMI-MC10EL05_06 Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 5
MC10E404 ONSEMI-MC10E404_06 Datasheet
128Kb / 8P
   5 V ECL Quad Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 8
MC100EP05 ONSEMI-MC100EP05 Datasheet
85Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
June, 2004 ??Rev. 6
MC10EP05 ONSEMI-MC10EP05_06 Datasheet
108Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2?묲nput Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 8
MC100EL17 ONSEMI-MC100EL17_06 Datasheet
114Kb / 6P
   5V ECL Quad Differential Receiver
October, 2006 ??Rev. 6
MC10EL04 ONSEMI-MC10EL04_16 Datasheet
158Kb / 7P
   5V ECL 2?륤nput AND/NAND
July, 2016 ??Rev. 7
MC10EL04 ONSEMI-MC10EL04_06 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 2-Input AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 5
logo
Micrel Semiconductor
SY10E404 MICREL-SY10E404 Datasheet
60Kb / 4P
   QUAD DIFFERENTIAL AND/NAND
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com