công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10E167FNR2G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10E167FNR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V ECL 6?륛it 2:1 MUX?륱egiste
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10E167FNR2G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC10E167FNR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E167FNR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E167FNR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E167FNR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10E167FNR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10E167FNR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10E167FNR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10E167FNR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
MC10E167
www.onsemi.com
2
Q0
VCCO
NC
D3a
D3b
D4a
D4b
D5a
D5b
CLK1
CLK2
VEE
MR
SEL
D0a
26
27
28
2
3
4
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
56
7
8
9
10
Q5
Q4
VCC
Q3
Q2
VCCO
Q1
D0bD1aD1bD2aD2bVCCO
1
Pinout: 28-Lead PLCC
(Top View)
* All VCC and VCCO pins are tied together on the die.
Figure 1. 28-Lead Pinout Assignment
Warning: All VCC, VCCO, and VEE pins must be externally
connected to Power Supply to guarantee proper operation.
Figure 2. Logic Diagram
D0a
D0b
D1a
D1b
D2a
D2b
D3a
D3b
D4a
D4b
SEL
CLK1
CLK2
MR
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
D
Q
R
D
Q
R
D
Q
R
D
Q
R
D
Q
R
D5a
D5b
Q5
D
Q
R
SEL
MUX
SEL
MUX
SEL
MUX
SEL
MUX
SEL
MUX
SEL
MUX
Table 1. PIN DESCRIPTION
PIN
FUNCTION
D0a − D5a
D0b − D5b
SEL
CLK1, CLK2
MR
Q0 − Q5
VCC, VCCO
VEE
NC
ECL Input Data a
ECL Input Data b
ECL Select Input
ECL Clock Inputs
ECL Master Reset
ECL Data Outputs
Positive Supply
Negative Supply
No Connect
Table 2. FUNCTION TABLE
SEL
Data
H
L
a
b


Số phần tương tự - MC10E167FNR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E167FNR2G ONSEMI-MC10E167FNR2G Datasheet
128Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit 2:1 MUX-Register
November, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC10E167FNR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E155 ONSEMI-MC10E155_06 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 6?묪it 2:1 Mux?묹atch
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E167 ONSEMI-MC10E167_06 Datasheet
128Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit 2:1 MUX-Register
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E154 ONSEMI-MC10E154_06 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E137 ONSEMI-MC10E137_16 Datasheet
171Kb / 9P
   5V ECL 8?륛it Ripple Counter
July, 2016 ??Rev. 9
MC10E141 ONSEMI-MC10E141_16 Datasheet
159Kb / 8P
   5V ECL 8?륛it Shift Register
July, 2016 ??Rev. 8
MC10E158 ONSEMI-MC10E158_16 Datasheet
154Kb / 8P
   5V ECL 5?륛it 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 10
MC10E431 ONSEMI-MC10E431_16 Datasheet
168Kb / 9P
   5V ECL 3?륛it Differential Flip?륡lop
July, 2016 ??Rev. 11
MC10E156 ONSEMI-MC10E156_06 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E151 ONSEMI-MC10E151_16 Datasheet
155Kb / 7P
   5V ECL 6?륛it D Register
July, 2016 ??Rev. 10
logo
Micrel Semiconductor
SY100EP15V MICREL-SY100EP15V Datasheet
104Kb / 8P
   3.3V / 5V 2.5GHz PECL/ECL 1:4 FANOUT BUFFER WITH 2:1 INPUT MUX
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com