công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100E111FNR2G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100E111FNR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V ECL 1:9 Differential Clock Driver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100E111FNR2G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC100E111FNR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E111FNR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E111FNR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E111FNR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100E111FNR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100E111FNR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100E111FNR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100E111FNR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100E111FNR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
MC10E111, MC100E111
www.onsemi.com
7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Figure 6. Fmax/Jitter
FREQUENCY (MHz)
(JITTER)
Figure 7. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50 W
50 W
VTT
VTT = VCC − 2.0 V
Resource Reference of Application Notes
AN1405/D
− ECL Clock Distribution Techniques
AN1406/D
− Designing with PECL (ECL at +5.0 V)
AN1503/D
− ECLinPSt I/O SPiCE Modeling Kit
AN1504/D
− Metastability and the ECLinPS Family
AN1568/D
− Interfacing Between LVDS and ECL
AN1672/D
− The ECL Translator Guide
AND8001/D − Odd Number Counters Design
AND8002/D − Marking and Date Codes
AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices
AND8066/D − Interfacing with ECLinPS
AND8090/D − AC Characteristics of ECL Devices


Số phần tương tự - MC100E111FNR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100E111FNR2G ONSEMI-MC100E111FNR2G Datasheet
143Kb / 10P
   5V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 16
More results

Mô tả tương tự - MC100E111FNR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E111 ONSEMI-MC10E111_06 Datasheet
143Kb / 10P
   5V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 16
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10E111 AZM-AZ10E111 Datasheet
91Kb / 6P
   ECL/PECL 1:9 Differential Clock Driver
AZ10LVE111 AZM-AZ10LVE111 Datasheet
84Kb / 6P
   ECL/PECL 1:9 Differential Clock Driver
logo
ON Semiconductor
MC100LVE111 ONSEMI-MC100LVE111_06 Datasheet
130Kb / 8P
   3.3V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 7
MC100LVE111 ONSEMI-MC100LVE111_13 Datasheet
132Kb / 8P
   3.3V ECL 1:9 Differential Clock Driver
April, 2013 ??Rev. 8
logo
Micrel Semiconductor
SY10E111AE MICREL-SY10E111AE_09 Datasheet
157Kb / 7P
   5V/3.3V 1:9 DIFFERENTIAL CLOCK DRIVER
logo
ON Semiconductor
MC10E411 ONSEMI-MC10E411_06 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 1:9 Differential PECL/NECL RAMBus Clock Buffer
November, 2006 ??Rev. 8
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10LVE111E AZM-AZ10LVE111E Datasheet
103Kb / 6P
   ECL/PECL 1:9 Differential Clock Driver with Enable
logo
Motorola, Inc
MC100LVE111 MOTOROLA-MC100LVE111 Datasheet
88Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
logo
Semtech Corporation
SK10LVE111 SEMTECH-SK10LVE111 Datasheet
150Kb / 6P
   Low Voltage 1:9 Differential ECL/ PECL Clock Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com