công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5204 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5204
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 10 BIT 40MSPS LOW POWER ANALOG TO DIGITAL CONVERTER WITH PGA
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS5204 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5204 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS5204 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS5204 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS5204 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5204 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5204 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5204 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5204 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5204 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
ADS5204
SBAS268A – JUNE 2002 – REVISED JULY 2002
www.ti.com
7
TIMING DIAGRAMS
Analog_A
Analog_B
DA[9:0]
DB[9:0]
DAB[19:0]
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
A&B 1
A&B 2
A&B 3
A&B 4
A&B 5
td(pipe)
t
td(o)
td(pipe)
ts(o)
th(o)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1314
151617
18
Sample A1 and B1
DAB[19:0] is used to illustrate the placement of the busses DA and DB
ADCOUTA[9:0](3)
ADCOUTB[9:0](3)
COUT
COUT
d(o)
CLK(1)
CLK40INT(2)
NOTES: (1) In this option CLK = 80MHz. (2) CLK40INT refers to 40MHz Internal Clock, per channel. (3) Internal signal only.
Figure 1. Dual Bus Output—Option 1.
Sample A1 and B1
Analog_A
Analog_B
DA[9:0]
DB[9:0]
DAB[19:0]
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
A&B 1
A&B 2
A&B 3
A&B 4
A&B 5
td(o)
td(o)
ts(o)
th(o)
td(pipe)
td(pipe)
89
10
12
3
4
5
6
7
DAB[19:0] is used to illustrate the combined busses DA and DB
ADCOUTA[9:0](2)
ADCOUTB[9:0](2)
COUT
COUT
CLK(1)
NOTE: (1) In this option CLK = 40MHz, per channel. (2) Internal signal only.
Figure 2. Dual Bus Output—Option 2.


Số phần tương tự - ADS5204

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5204-Q1 TI1-ADS5204-Q1 Datasheet
964Kb / 25P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT 40 MSPS LOW-POWER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PGA
ADS5204IPFBRG4Q1 TI1-ADS5204IPFBRG4Q1 Datasheet
964Kb / 25P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT 40 MSPS LOW-POWER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PGA
ADS5204IPFBRQ1 TI1-ADS5204IPFBRQ1 Datasheet
964Kb / 25P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT 40 MSPS LOW-POWER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PGA
More results

Mô tả tương tự - ADS5204

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5203 TI-ADS5203 Datasheet
476Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT 40MSPS LOW-POWER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5204-Q1 TI1-ADS5204-Q1 Datasheet
964Kb / 25P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT 40 MSPS LOW-POWER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PGA
DAC2932 TI1-DAC2932 Datasheet
829Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 40MSPS Digital-to-analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC2932 BURR-BROWN-DAC2932 Datasheet
343Kb / 24P
   DUAL 12-BIT 40MSPS DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
ADS5231 BURR-BROWN-ADS5231 Datasheet
571Kb / 26P
   Dual, 12-Bit, 40MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
logo
Texas Instruments
ADS5203 TI1-ADS5203_15 Datasheet
886Kb / 18P
[Old version datasheet]   Dual 10-Bit 40MPS Low-power ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
THS1041 TI-THS1041 Datasheet
509Kb / 37P
[Old version datasheet]   10-Bit, 40-MSPS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PGA AND CLAMP
THS1041 TI1-THS1041_15 Datasheet
960Kb / 42P
[Old version datasheet]   10-Bit, 40-MSPS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PGA AND CLAMP
ADS5120 TI-ADS5120 Datasheet
325Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5121 TI1-ADS5121_13 Datasheet
494Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com