công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS13 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Frontier Electronics.

tên linh kiện SS13
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

SS13 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Frontier Electronics.

  SS13 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SS13 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SS12 THRU SS110 SPECIFICATIONS
Rev. A
Frontier Electronics Corp.®
http://frontierusa.com/
2
667 E. Cochran St., Simi Valley, CA 93065
Phone: 1-805-522-9998, Fax: 1-805-522-9989
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES


Số phần tương tự - SS13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SS13 MCC-SS13 Datasheet
187Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
logo
Pan Jit International I...
SS13 PANJIT-SS13 Datasheet
66Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Nanjing International G...
SS13 DGNJDZ-SS13 Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Microdiode Electronics ...
SS13 CHENDA-SS13 Datasheet
324Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER Reverse Voltage - 20 to 40 Volts Forward Current - 1.0Ampere
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS13 TSC-SS13 Datasheet
137Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SS13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
FM120-N FRONTIER-FM120-N Datasheet
119Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Chip Integration Techno...
B120W CITC-B120W Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B140WS CITC-B140WS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12A CITC-SK12A Datasheet
152Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12AS CITC-SK12AS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12B CITC-SK12B Datasheet
96Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL12A CITC-SL12A Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLS12B CITC-SLS12B Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B120LWG-S CITC-B120LWG-S Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SKL16ASG CITC-SKL16ASG Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLL12AS CITC-SLL12AS Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com