công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTD2061 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện KTD2061
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Silicon NPN Power Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

KTD2061 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  KTD2061 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited KTD2061 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
1
isc Silicon NPN Power Transistor
KTD2061
DESCRIPTION
·
High Collector-Emitter Breakdown Voltage-
: V(BR)CEO= 180V(Min)
·
Low Collector Saturation Voltage-
: VCE(sat)= 1.0V(Max)@ (IC= 0.5A, IB= 50mA)
·
Complement to Type KTB1369
APPLICATIONS
·
High Voltage application
·
TV, monitor vertical output application
·
Driver stage application
·
Color TV class B sound output application
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
200
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
180
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current-Continuous
2
A
IB
Base Current-Continuous
0.2
A
PC
Collector Power Dissipation
@TC=25℃
20
W
TJ
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55~150


Số phần tương tự - KTD2061

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTD2061 KEC-KTD2061 Datasheet
266Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (HIGH VOLTAGE TV, MONITOR VERTICAL OUTPUT, DRIVER STAGE, COLOR TV CLASS B SOUND OUTPUT)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTD2061 JIANGSU-KTD2061 Datasheet
1Mb / 2P
   TO-220F Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Kinetic Technologies.
KTD2061 KINETIC-KTD2061 Datasheet
235Kb / 3P
   36-Channel RGB LED Drivers with I2C Control
August 2022 - Revision 04e
KTD2061EUAC-EV1 KINETIC-KTD2061EUAC-EV1 Datasheet
235Kb / 3P
   36-Channel RGB LED Drivers with I2C Control
August 2022 - Revision 04e
KTD2061EUAC-TR KINETIC-KTD2061EUAC-TR Datasheet
235Kb / 3P
   36-Channel RGB LED Drivers with I2C Control
August 2022 - Revision 04e
More results

Mô tả tương tự - KTD2061

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUV20 ISC-BUV20 Datasheet
194Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
BUV48I ISC-BUV48I Datasheet
209Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
BUV51 ISC-BUV51 Datasheet
192Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
BUV52A ISC-BUV52A Datasheet
191Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
2N6496 ISC-2N6496 Datasheet
141Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
2N6545 ISC-2N6545 Datasheet
143Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
MJD148 ISC-MJD148 Datasheet
244Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
TIP35CF ISC-TIP35CF Datasheet
156Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
2SB1412 ISC-2SB1412 Datasheet
265Kb / 3P
   isc Silicon NPN Power Transistor
MJ1800 ISC-MJ1800 Datasheet
140Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
KSH47 ISC-KSH47 Datasheet
348Kb / 3P
    isc Silicon NPN Power Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com