công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BD12734FJ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm |
|
BD12734FJ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm |
4 / 54 page Datasheet www.rohm.com TSZ02201-0GMG0G200600-1-2 ©2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 4/50 14.July.2016.Rev004 TSZ22111・15・001 BD12730G BD12732xxx BD12734xxx Electrical Characteristics ○ BD12730G (Unless otherwise specified V+=+5V, GND=0V, TA=25°C) Parameter Symbol Limit Unit Conditions Min Typ Max Supply Current IDD - 320 550 µA RL=∞, +IN=2.5V Input Offset Voltage(Note 12) VIO - 1 5 mV - Input Bias Current(Note 12) IB - 50 250 nA - Input Offset Current(Note 12) IIO - 5 100 nA - Large Signal Voltage Gain AV 60 85 - dB RL=2kΩ(Note 13) Common-mode Rejection Ratio CMRR 55 70 - dB - Power Supply Rejection Ratio PSRR 70 85 - dB - Maximum Output Voltage (High) VOH1 4.9 4.95 - V RL=20kΩ(Note 13) VOH2 4.75 4.85 - V RL=2kΩ(Note 13) Maximum Output Voltage (Low) VOL1 - 0.05 0.1 V RL=20kΩ(Note 13) VOL2 - 0.15 0.25 V RL=2kΩ(Note 13) Output Source Current ISOURCE - 12 - mA OUT=0V Output Sink Current ISINK - 5 - mA OUT=5V Input Common-mode Voltage Range VICM 0 - 5 V CMRR>55dB Gain Bandwidth GBW - 1 - MHz f=10kHz Unity Gain Frequency fT - 1 - MHz RL=2kΩ(Note 13) Phase Margin θ - 75 - deg RL=2kΩ(Note 13) Input Referred Noise Voltage VN - 10 - Hz nV/ f=1kHz - 1.2 - μVrms RS=100Ω, DIN-AUDIO Slew Rate SR - 0.4 - V/µS RL=2kΩ(Note 13) (Note 12) Absolute value (Note 13) Output load resistance connect to a half of V+ |
Số phần tương tự - BD12734FJ |
|
Mô tả tương tự - BD12734FJ |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |