công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4565FVJ-E2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện LM4565FVJ-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Operational Amplifier
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM4565FVJ-E2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  LM4565FVJ-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm LM4565FVJ-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm LM4565FVJ-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm LM4565FVJ-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm LM4565FVJ-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm LM4565FVJ-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm LM4565FVJ-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm LM4565FVJ-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm LM4565FVJ-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 28 page
background image
www.rohm.com
TSZ02201-0RAR0G200590-1-2
©2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
1/24
15.Apr.2014 Rev.003
TSZ22111・14・001
Datasheet
Operational Amplifiers
Low Noise Operational Amplifier
LM4565xxx
General Description
The LM4565xxx are low nose operational amplifiers
with high voltage gain and wide bandwidth. They have
good performance of input referred noise voltage
(5
Hz
nV/
) and total harmonic distortion (0.0002%).
These are suitable for audio applications and active
filter.
Features
 High Voltage Gain
 High Slew Rate
 Low Input Referred Noise Voltage
 Low Total Harmonic Distortion
 Wide Gain Bandwidth
Application
 Audio Application
 Consumer Equipment
 Active Filter
Key Specifications
 Operating Supply Voltage:
±2V to ±18V
 Temperature Range:
-40°C to +85°C
 Voltage Gain (RL=2kΩ):
100dB(Typ)
 Slew Rate:
5.0V/
μs (Typ)
 Gain Bandwidth:
10MHz (Typ)
 Input Referred Noise Voltage:
5
Hz
nV/
(Typ)
Package
W(Typ) xD(Typ) xH(Max)
SOP-8
5.00mm x 6.20mm x 1.71mm
SOP-J8
4.90mm x 6.00mm x 1.65mm
SSOP-B8
3.00mm x 6.40mm x 1.35mm
TSSOP-B8
3.00mm x 6.40mm x 1.20mm
MSOP8
2.90mm x 4.00mm x 0.90mm
TSSOP-B8J
3.00mm x 4.90mm x 1.10mm
Pin Configuration
LM4565F
: SOP8
LM4565FJ
: SOP-J8
LM4565FV
: SSOP-B8
LM4565FVT
: TSSOP-B8
LM4565FVM
: MSOP8
LM4565FVJ
: TSSOP-B8J
Pin No.
Pin Name
1
OUT1
2
-IN1
3
+IN1
4
VEE
5
+IN2
6
-IN2
7
OUT2
8
VCC
○Product structure:Silicon monolithic integrated circuit ○This product has no designed protection against radioactive rays.
-+
+ -
CH1
CH2
8
1
2
3
4
5
6
7
OUT1
-IN1
+IN1
VEE
VCC
OUT2
-IN2
+IN2
Figure1. Pin Configuration


Số phần tương tự - LM4565FVJ-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LM4565FVJ-E2 ROHM-LM4565FVJ-E2 Datasheet
694Kb / 27P
   Low Noise Operational Amplifier
15.Apr.2014 Rev.003
More results

Mô tả tương tự - LM4565FVJ-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LM4559F ROHM-LM4559F Datasheet
380Kb / 20P
   Low Noise Operational Amplifier
LM4565F ROHM-LM4565F Datasheet
379Kb / 20P
   Low Noise Operational Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TC75S61TU TOSHIBA-TC75S61TU Datasheet
206Kb / 7P
   Single Operational Amplifier (Low Noise Operational Amplifier)
TC75S63TU TOSHIBA-TC75S63TU Datasheet
243Kb / 9P
   Single Operational Amplifier (Low Noise Operational Amplifier)
logo
Rohm
LM4559F-E2 ROHM-LM4559F-E2 Datasheet
849Kb / 29P
   Low Noise Operational Amplifier
BA15532F ROHM-BA15532F Datasheet
571Kb / 22P
   Low Noise Operational Amplifier
LM4565XXX ROHM-LM4565XXX Datasheet
694Kb / 27P
   Low Noise Operational Amplifier
15.Apr.2014 Rev.003
logo
Toshiba Semiconductor
TC75S67TU TOSHIBA-TC75S67TU Datasheet
1Mb / 11P
   Single Operational Amplifier (Ultra Low Noise Operational Amplifier)
2019-08-19 Rev1.4
logo
STMicroelectronics
MC33079 STMICROELECTRONICS-MC33079_08 Datasheet
142Kb / 12P
   Low noise quad operational amplifier
logo
Ceramate Technical
CO5532 CERAMATE-CO5532 Datasheet
900Kb / 6P
   Dual Low-Noise Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com