công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4559FV-E2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện LM4559FV-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Operational Amplifier
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM4559FV-E2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  LM4559FV-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm LM4559FV-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm LM4559FV-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm LM4559FV-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm LM4559FV-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm LM4559FV-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm LM4559FV-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm LM4559FV-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm LM4559FV-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 29 page
background image
Datasheet
www.rohm.com
TSZ02201-0RAR1G200580-1-2
©2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
4/25
04.Dec.2013 Rev.003
TSZ22111・15・001
LM4559xxx
Electrical Characteristics:
○LM4559xxx (Unless otherwise specified VCC=+15V, VEE=-15V)
Parameter
Symbol
Temperature
Range
Limit
Unit
Conditions
Min
Typ
Max
Input Offset Voltage
(Note 7)
VIO
25°C
-
0.5
1.5
mV
OUT=0V
Input Offset Current
(Note 7)
IIO
25°C
-
5
100
nA
OUT=0V
Input Bias Current
(Note 7)
IB
25°C
-
40
250
nA
OUT=0V
Supply Current
(Note 8)
ICC
25°C
-
3.3
5.0
mA
RL=∞, All Op-Amps
Full range
-
-
6.5
Large Signal Voltage Gain
AV
25°C
20
300
-
V/mV
OUT=±10V, RL=2kΩ
25°C
86
110
-
dB
Maximum Output Voltage
VOM
25°C
±12
±13
-
V
RL≥2kΩ
±11
±12.5
-
RL=600Ω
Maximum Output Swing
Bandwidth
BOM
25°C
-
32
-
kHz
OUT=20VP-P, RL=2kΩ
Input Common-mode Voltage
Range
VICM
25°C
±12
±13
-
V
Common-mode Rejection Ratio
CMRR
25°C
80
100
-
dB
OUT=0V
Power Supply Rejection Ratio
PSRR
25°C
82
100
-
dB
OUT=0V
Slew Rate
SR
25°C
1.5
3.5
-
V/µs
RL=2kΩ, CL=100pF
Unity Gain Frequency
fT
25°C
-
3.3
-
MHz
RL=2kΩ
Gain Bandwidth
GBW
25°C
-
4
-
MHz
RL=2kΩ, f=1MHz
Phase Margin
θ
25°C
-
50
-
deg
RL=2kΩ
Input Referred Noise Voltage
VN
25°C
-
0.7
-
µVrms
AV= 40dB, RS=1kΩ
f=20Hz to 20kHz
-
5
-
Hz
nV/
AV= 40dB, VICM=0V
f=1kHz
Total Harmonic Distortion + Noise
THD+N
25°C
-
0.0003
-
%
Av= 20dB
f=1kHz, RL=2kΩ
OUT= 5Vrms
Channel Separation
CS
25°C
-
110
-
dB
AV=40dB, f=1kHz
OUT=1Vrms
(Note 7) Absolute value.
(Note 8) Full range: TA=-40°C to +85°C


Số phần tương tự - LM4559FV-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LM4559F ROHM-LM4559F Datasheet
380Kb / 20P
   Low Noise Operational Amplifier
LM4559F-E2 ROHM-LM4559F-E2 Datasheet
380Kb / 20P
   Low Noise Operational Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM4559FV-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LM4559F ROHM-LM4559F Datasheet
380Kb / 20P
   Low Noise Operational Amplifier
LM4565F ROHM-LM4565F Datasheet
379Kb / 20P
   Low Noise Operational Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TC75S61TU TOSHIBA-TC75S61TU Datasheet
206Kb / 7P
   Single Operational Amplifier (Low Noise Operational Amplifier)
TC75S63TU TOSHIBA-TC75S63TU Datasheet
243Kb / 9P
   Single Operational Amplifier (Low Noise Operational Amplifier)
logo
Rohm
LM4565F-E2 ROHM-LM4565F-E2 Datasheet
696Kb / 28P
   Low Noise Operational Amplifier
BA15532F ROHM-BA15532F Datasheet
571Kb / 22P
   Low Noise Operational Amplifier
LM4565XXX ROHM-LM4565XXX Datasheet
694Kb / 27P
   Low Noise Operational Amplifier
15.Apr.2014 Rev.003
logo
Toshiba Semiconductor
TC75S67TU TOSHIBA-TC75S67TU Datasheet
1Mb / 11P
   Single Operational Amplifier (Ultra Low Noise Operational Amplifier)
2019-08-19 Rev1.4
logo
STMicroelectronics
MC33079 STMICROELECTRONICS-MC33079_08 Datasheet
142Kb / 12P
   Low noise quad operational amplifier
logo
Ceramate Technical
CO5532 CERAMATE-CO5532 Datasheet
900Kb / 6P
   Dual Low-Noise Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com