công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STUA151-S09 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vitec Power

tên linh kiện STUA151-S09
Giải thích chi tiết về linh kiện  150W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  Vitec [Vitec Power]
Trang chủ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

STUA151-S09 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vitec Power

  STUA151-S09 Datasheet HTML 1Page - Vitec Power STUA151-S09 Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Conditions
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Operating Temperature
0
50
70
°C
Storage Temperature
-40
85
°C
Relative Humidity
5
95
%
Operating Temperature at 25°C, Calculated per MIL-HDBK-217F
0.1M
Hrs
De-rate linearly from 100% load at 50°C to 50% load at 70°C
Approvals and Compliance
Parameter
Test Conditions
Min.
Unit
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to secondary
Primary to secondary
4242
VDC
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to Ground
Primary to ground
2121
VDC
Isolation Resistance
Test Voltage=500VDC
50
EMI requirements for CISPR-22
Vin=220VAC
B
CLASS
EMI requirements for FCC PART-15
Vin=110VAC
B
CLASS
Mechanical
PIN CHART
PIN
MODEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(Optional)
STUA151-SXX-13pin OUT OUT OUT OUT OUT OUT RTN RTN RTN RTN RTN RTN
PFD
Note:
1.
Dimensions are shown in inches or mm.
2.
Weight: 560gs approx.
3.
Input connector mates with Molex housing
09-50-3031 and Molex 2478 series crimp
terminal.
4.
Output connector mates with Molex housing
09-50-3131 and Molex 2478 series crimp
terminal


Số phần tương tự - STUA151-S09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STUA151-S09 Vitec-STUA151-S09 Datasheet
419Kb / 2P
   150W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
More results

Mô tả tương tự - STUA151-S09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STUA151 Vitec-STUA151 Datasheet
419Kb / 2P
   150W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA150 Vitec-STUA150 Datasheet
414Kb / 2P
   150W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA150-SERIES Vitec-STUA150-SERIES Datasheet
414Kb / 2P
   150W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA60 Vitec-STUA60 Datasheet
467Kb / 2P
   63W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA120 Vitec-STUA120 Datasheet
435Kb / 2P
   120W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA61 Vitec-STUA61 Datasheet
464Kb / 2P
   63W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA100 Vitec-STUA100 Datasheet
427Kb / 2P
   100W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA101 Vitec-STUA101 Datasheet
433Kb / 2P
   100W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA60-SERIES Vitec-STUA60-SERIES Datasheet
467Kb / 2P
   63W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA100-SERIES Vitec-STUA100-SERIES Datasheet
427Kb / 2P
   100W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com