công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STUA180-S11 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vitec Power

tên linh kiện STUA180-S11
Giải thích chi tiết về linh kiện  180W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  Vitec [Vitec Power]
Trang chủ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

STUA180-S11 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vitec Power

  STUA180-S11 Datasheet HTML 1Page - Vitec Power STUA180-S11 Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
STUA180 SERIES
180W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
Wide Input Voltage100 to 240 VAC, 47 to 63Hz
Output Voltage Available From 12,24,48VDC
Internal EMI filter
Active Power Factor Correction
Single Output
Input connector mates with Molex housing 09-50-3031 and Molex 2478 series crimp terminal
Output connector mates with Molex housing 09-50-3081and Molex 2478 series crimp terminal
Size: 3.21"x5"x1.54"
Input Surge Current, Over Voltage and Over Load Protection
Synchronous Rectification
Class I
2 Year Warranty
Approvals:
Single Output
Part Number
Output Voltage
Max. Output Current
Total Regulation
Maximum Output Power
STUA180-S05 *
12 VDC
14.58 A
5%
175W
STUA180-S08
24 VDC
7.50 A
3%
180W
STUA180-S11
48 VDC
3.75 A
2%
180W
*12V models are required to use DINKLE#DT-2N-B01W-04.
Electrical Characteristics
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Input Voltage
Operating Voltage
100
240
VAC
Input Frequency
47
63
Hz
Power Factor Correction
Io = Full load, Vin = 90-260VAC
0.95
0.97
1.0
Output Power Range
Vin=100 to 240VAC
0
180
W
Input Current (Low Line)
Io=Full load, Vin=115VAC
2.3
A
Input Current (High Line)
Io=Full load, Vin=230VAC
0.9
A
Low Line Inrush Current
Io=Full load, 25°C, Cool start,
Vin=115VAC
48
54
A
High Line Inrush Current
Io=Full load, 25°C, Cool start, Vin=230VAC
100
108
A
Efficiency
Io=Full Load, Vin=230VAC
85
88
90
%
Line Regulation
Io=Full Load
0.5
1
%
Load Regulation
Vin=230VAC
3
5
%
Over Voltage Protection
112
132
%
Over Current Protection
110
150
%
Transient Response
Io=Full Load to Half Load, Vin=100VAC
4
mS
Hold-Up Time
Io=Full Load, Vin=110VAC
16
mS
Start Up Time
Io=Full Load, Vin=100VAC
0.3
1
2
S
Ripple & Noise (Peak to Peak)
Full Load, Vin=90VAC
0.5
1
%
Safety Ground Leakage Current
Io=Full Load, Vin=240VAC
0.5
0.75
mA
Temperature Coefficient
All output
-0.04
0.04
%/°C


Số phần tương tự - STUA180-S11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STUA180-S11 Vitec-STUA180-S11 Datasheet
413Kb / 2P
   180W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
More results

Mô tả tương tự - STUA180-S11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STUA180 Vitec-STUA180 Datasheet
413Kb / 2P
   180W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STLA180 Vitec-STLA180 Datasheet
414Kb / 2P
   180W L-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STLA180-SERIES Vitec-STLA180-SERIES Datasheet
414Kb / 2P
   180W L-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
SIUA180 Vitec-SIUA180 Datasheet
413Kb / 2P
   180W U-Bracket Power Supply for Industrial Equipment
STUA60 Vitec-STUA60 Datasheet
467Kb / 2P
   63W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA120 Vitec-STUA120 Datasheet
435Kb / 2P
   120W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA61 Vitec-STUA61 Datasheet
464Kb / 2P
   63W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA100 Vitec-STUA100 Datasheet
427Kb / 2P
   100W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA101 Vitec-STUA101 Datasheet
433Kb / 2P
   100W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
STUA60-SERIES Vitec-STUA60-SERIES Datasheet
467Kb / 2P
   63W U-Bracket Power Supply for I.T. Equipment
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com