công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33269DTRK-5.0G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33269DTRK-5.0G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33269DTRK-5.0G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC33269DTRK-5.0G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33269DTRK-5.0G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33269DTRK-5.0G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33269DTRK-5.0G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33269DTRK-5.0G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33269DTRK-5.0G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33269DTRK-5.0G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33269DTRK-5.0G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33269DTRK-5.0G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
MC33269, NCV33269
http://onsemi.com
5
40
80
120
160
200
240
280
0.35
0.42
0.50
0.63
0.83
1.25
2.50
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
PD(max) for TA = 50°C
Minimum
Size Pad
L
L
Free Air
Mounted
Vertically
RqJA
2.0 oz. Copper
Figure 8. SOP−8 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
RqJA
2.0 oz.
Copper
Graph represents symmetrical layout
3.0 mm
L
L
PD(max) for TA = 50°C
30
50
70
90
110
130
150
170
L, LENGTH OF COPPER (mm)
020
30
50
40
10
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
Figure 9. DPAK Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
L
2.0 oz. Copper
RqJA
Minimum
Size Pad
Free Air
Mounted
Vertically
PD(max) for TA = 50°C
L
40
50
60
70
80
90
100
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
Figure 10. SOT−223 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length


Số phần tương tự - MC33269DTRK-5.0G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33269DTRK-5.0G ONSEMI-MC33269DTRK-5.0G Datasheet
133Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DTRK-5.0G ONSEMI-MC33269DTRK-5.0G Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DTRK-5.0G ONSEMI-MC33269DTRK-5.0G Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DTRK-5.0G ONSEMI-MC33269DTRK-5.0G Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output,Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
More results

Mô tả tương tự - MC33269DTRK-5.0G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33269DR2-50G ONSEMI-MC33269DR2-50G Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output,Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269D-33G ONSEMI-MC33269D-33G Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DG ONSEMI-MC33269DG Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DG ONSEMI-MC33269DG Datasheet
287Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269 ONSEMI-MC33269 Datasheet
133Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269T-3.3G ONSEMI-MC33269T-3.3G Datasheet
287Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269 ONSEMI-MC33269 Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269T-50G ONSEMI-MC33269T-50G Datasheet
268Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
MC33269DT-5.0G ONSEMI-MC33269DT-5.0G Datasheet
287Kb / 12P
   800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 27
logo
New Japan Radio
NJM2887 NJRC-NJM2887 Datasheet
117Kb / 5P
   ADJUSTABLE LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com