công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33269DTRKG Datasheet(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33269DTRKG
Nội dung chi tiết  Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator
tải về  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
MC33269, NCV33269
http://onsemi.com
4
IO, OUTPUT LOAD CURRENT (mA)
Figure 2. Dropout Voltage versus
Output Load Current
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.5
0
200
400
600
800
1000
Figure 3. Transient Load Regulation
20 ms/DIV
Cin = 10 mF
CO = 10 mF Tantalum
Vin = VO + 3.0 V
Preload = 0.1 A
0 A
0.5 A
100
TA = 25°C
TA = -40°C
TA = 125°C
mV/Div
-55
900
-25
0
25
50
75
100
125
940
980
1020
1060
1100
Figure 4. Dropout Voltage
versus Temperature
Figure 5. MC33269−XX Output DC Current versus
Input−Output Differential Voltage
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
IO = 800 mA
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
12
14
16
INPUT-OUTPUT VOLTAGE DIFFERENTIAL (V)
TA = 25°C
MC33269D-XX
L = 25 mm Copper
70
0.1
1.0
10
100
60
50
40
30
20
Figure 6. MC33269 Ripple Rejection
versus Frequency
Figure 7. MC33269−ADJ Ripple Rejection
versus Frequency
f, FREQUENCY (kHz)
20
30
40
50
60
70
100
10
1.0
f, FREQUENCY (kHz)
Vin = 8.0 V
Vout = 5.0 V
IL = 800 mA
CAdj = 22 mF
TA = 25°C
0.1
Vin = VO + 3.0 V
IL = 800 mA
TA = 25°C
VO = 12 V
VO = 3.3 V or 5.0 V



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn