công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6003B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 1N6003B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zeners
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

1N6003B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  1N6003B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 1N6003B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 1N6003B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 1N6003B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 1N6003B Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
1N5985B - 1N6025B, Rev. C
Top Mark Information
Device
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
1N5985B
1N5986B
1N5987B
1N5988B
1N5989B
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
598
598
598
598
598
5B
6B
7B
8B
9B
XY
XY
XY
XY
XY
1N5990B
1N5991B
1N5992B
1N5993B
1N5994B
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
599
599
599
599
599
0B
1B
2B
3B
4B
XY
XY
XY
XY
XY
1N5995B
1N5996B
1N5997B
1N5998B
1N5999B
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
599
599
599
599
599
5B
6B
7B
8B
9B
XY
XY
XY
XY
XY
1N6000B
1N6001B
1N6002B
1N6003B
1N6004B
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
600
600
600
600
600
0B
1B
2B
3B
4B
XY
XY
XY
XY
XY
1N6005B
1N6006B
1N6007B
1N6008B
1N6009B
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
600
600
600
600
600
5B
6B
7B
8B
9B
XY
XY
XY
XY
XY
1N6010B
1N6011B
1N6012B
1N6013B
1N6014B
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
601
601
601
601
601
0B
1B
2B
3B
4B
XY
XY
XY
XY
XY
1N6015B
1N6016B
1N6017B
1N6018B
1N6019B
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
601
601
601
601
601
5B
6B
7B
8B
9B
XY
XY
XY
XY
XY
1N6020B
1N6021B
1N6022B
1N6023B
1N6024B
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
602
602
602
602
602
0B
1B
2B
3B
4B
XY
XY
XY
XY
XY
1N6025B
LOGO
602
5B
XY


Số phần tương tự - 1N6003B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yea Shin Technology Co....
1N6003B YEASHIN-1N6003B Datasheet
1Mb / 9P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Micro Commercial Compon...
1N6003B MCC-1N6003B Datasheet
173Kb / 3P
   500 mW Zener Diode 2.4 ??47Volts
logo
Microsemi Corporation
1N6003BUR MICROSEMI-1N6003BUR Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
1N6003BUR-1 MICROSEMI-1N6003BUR-1 Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - 1N6003B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
1N4370A FAIRCHILD-1N4370A Datasheet
44Kb / 4P
   Zeners
1N4744A FAIRCHILD-1N4744A Datasheet
50Kb / 5P
   Zeners
1N5221B FAIRCHILD-1N5221B_06 Datasheet
193Kb / 4P
   Zeners
BZX55C2V4 FAIRCHILD-BZX55C2V4_05 Datasheet
148Kb / 5P
   Zeners
MMSZ5226B FAIRCHILD-MMSZ5226B_12 Datasheet
159Kb / 4P
   Zeners
1N746A FAIRCHILD-1N746A Datasheet
51Kb / 3P
   Zeners
BZX79C8V2 FAIRCHILD-BZX79C8V2 Datasheet
47Kb / 5P
   Zeners
MMSZ5226B FAIRCHILD-MMSZ5226B_04 Datasheet
48Kb / 3P
   Zeners
1N4728A FAIRCHILD-1N4728A_05 Datasheet
52Kb / 5P
   Zeners
BZX79C20 FAIRCHILD-BZX79C20 Datasheet
47Kb / 5P
   Zeners
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com