công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33272ADR2 Datasheet(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33272ADR2
Nội dung chi tiết  Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
tải về  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
MC33272A, MC33274A, NCV33272A, NCV33274A
http://onsemi.com
9
Figure 26. Phase Margin and Gain Margin
versus Differential Source Resistance
Figure 27. Channel Separation
versus Frequency
Figure 28. Total Harmonic Distortion
versus Frequency
Figure 29. Output Impedance versus Frequency
Figure 30. Input Referred Noise Voltage
versus Frequency
Figure 31. Input Referred Noise Current
versus Frequency
RT, DIFFERENTIAL SOURCE RESISTANCE (W)
15
12
9.0
6.0
3.0
0
1.0
10
100
1.0 k
10 k
Gain Margin
Phase Margin
f, FREQUENCY (Hz)
160
150
140
130
120
110
100
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
Driver Channel
VCC = +15 V
VEE = -15 V
RL = 2.0 kW
DVOD = 20 Vpp
TA = 25°C
f, FREQUENCY (Hz)
1.0
0.1
0.01
0.001
10
100
1.0 k
10 k
100 k
AV = +1000
AV = +100
AV = +10
AV = +1.0
VO = 2.0 Vpp
TA = 25°C
VCC = +15 V
VEE = -15 V
f, FREQUENCY (Hz)
50
40
30
10
0
20
10 k
100 k
1.0 M
10 M
VCC = +15 V
VEE = -15 V
VO = 0 V
TA = 25°C
AV = 1000
AV = 100
AV = 10
AV = 1.0
f, FREQUENCY (Hz)
50
40
30
20
10
0
10
100
1.0 k
10 k
100 k
VCC = +15 V
VEE = -15 V
TA = 25°C
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
f, FREQUENCY (Hz)
10
100
1.0 k
10 k
100 k
VCC = +15 V
VEE = -15 V
TA = 25°C
60
50
40
30
20
10
0
Vin
R2
R1
VO
-
+
Input Noise Voltage
Test Circuit
VO
-
+
Input Noise Current Circuit
RS
(RS = 10 kW)
VO
-
+
VCC = +15 V
VEE = -15 V
RT = R1+R2
VO = 0 V
TA = 25°C



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn